データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM1727-34HSQ データシート(PDF) 2 Page - Stealth Microwave, Inc.

部品番号 SM1727-34HSQ
部品情報  1700-2700 MHz 3 Watt Linear Power Amplifier
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STEALTH_MICROWAVE [Stealth Microwave, Inc.]
ホームページ  http://www.stealthmicrowave.com
Logo STEALTH_MICROWAVE - Stealth Microwave, Inc.

SM1727-34HSQ データシート(HTML) 2 Page - Stealth Microwave, Inc.

  SM1727-34HSQ Datasheet HTML 1Page - Stealth Microwave, Inc. SM1727-34HSQ Datasheet HTML 2Page - Stealth Microwave, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
1007 Whitehead Road Ext., Trenton, NJ 08638
Tel: (609) 538-8586
♦ Fax: (609) 538-8587
Email: sales@stealthmicrowave.com
♦ Web site: www.stealthmicrowave.com
Model SM1727-34HSQ
1700-2700 MHz
3 Watt Linear Power Amplifier
FOR LAB & WIDEBAND APPLICATIONS
DIMENSIONS IN INCHES
Pin
Description
Values
RF Input
Input Connector (SMA Female)
+1 dBm typ.
RF Output
Output Connector (SMA Female)
+ 34 dBm @ P1dB
GND
Ground Turret
---
+12 VDC
DC Input Voltage
+ 12 Volts @ 1.2 Amperes
On/Off
TTL Logic On/Off
0 Volts = Off, +5 Volts = On
Specifications subject to change without notice.
ON/OFF
RF IN
+12 VDC
GND
RF OUT
Model: SM1727-34HS


同様の部品番号 - SM1727-34HSQ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM1727-34HS STEALTH_MICROWAVE-SM1727-34HS Datasheet
93Kb / 3P
   1700-2700 MHz 3 Watt Linear Power Amplifier
More results

同様の説明 - SM1727-34HSQ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM1727-34HS STEALTH_MICROWAVE-SM1727-34HS Datasheet
93Kb / 3P
   1700-2700 MHz 3 Watt Linear Power Amplifier
SM1727-37SQ STEALTH_MICROWAVE-SM1727-37SQ Datasheet
94Kb / 2P
   1700-2700 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
SM1727-37S STEALTH_MICROWAVE-SM1727-37S Datasheet
94Kb / 2P
   1700-2700 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
SM1727-37HS STEALTH_MICROWAVE-SM1727-37HS Datasheet
93Kb / 3P
   1700-2700 MHz 5 Watt Linear Power Amplifier
SM1727-37 STEALTH_MICROWAVE-SM1727-37 Datasheet
82Kb / 2P
   1700-2700 MHz 5 Watt Linear Power Amplifiers
SM2527-34HS STEALTH_MICROWAVE-SM2527-34HS Datasheet
93Kb / 2P
   2500-2700 MHz 3 Watt Linear Power Amplifier
SM1720-34HS STEALTH_MICROWAVE-SM1720-34HS Datasheet
64Kb / 2P
   1700-2000 MHz 3 Watt Linear Power Amplifier
SM2527-50 STEALTH_MICROWAVE-SM2527-50 Datasheet
145Kb / 2P
   2500-2700 MHz 100 Watt Linear Power Amplifier
SM06927-36H STEALTH_MICROWAVE-SM06927-36H Datasheet
90Kb / 3P
   690-2700 MHz 4 Watt Linear Power Amplifier
SM2527-47 STEALTH_MICROWAVE-SM2527-47 Datasheet
122Kb / 3P
   2500-2700 MHz 50 Watt Linear Power Amplifier
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com