データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM02932-58LD データシート(PDF) 3 Page - Stealth Microwave, Inc.

部品番号 SM02932-58LD
部品情報  290-320 MHz 200 Watt Avg. Power Amplifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STEALTH_MICROWAVE [Stealth Microwave, Inc.]
ホームページ  http://www.stealthmicrowave.com
Logo STEALTH_MICROWAVE - Stealth Microwave, Inc.

SM02932-58LD データシート(HTML) 3 Page - Stealth Microwave, Inc.

  SM02932-58LD Datasheet HTML 1Page - Stealth Microwave, Inc. SM02932-58LD Datasheet HTML 2Page - Stealth Microwave, Inc. SM02932-58LD Datasheet HTML 3Page - Stealth Microwave, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
1007 Whitehead Road Ext., Trenton, NJ 08638
Tel: (609) 538-8586
♦ Fax: (609) 538-8587
Email: sales@stealthmicrowave.com
♦ Web site: www.stealthmicrowave.com
Model SM02932-58LD
290-320 MHz
200 Watt Avg. Power Amplifier
FOR DEFENSE COMMUNICATIONS
IN-1
J1
Made in USA
J3
OUT
VOID
IF BROKEN
2078
03-053
S/N:
Lot:
SM02932-58
Model:
Options:
J2
IN-2
J5
ATTEN.
POWER
J4
Label
Description
Values
J1
Input Connector (Female SMA)
+10 dBm, max
J2
Input Connector (Female SMA)
+10 dBm, max
J3
Output Connector (Female SMA)
+ 53 dBm, typical
J4
DC Power Input Connector
+ 28 Volts @ 8.6 Amps (Quiescent)
J5
Attenuator Control
0 – 15 dB attenuation per input


同様の部品番号 - SM02932-58LD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
SM0218LC1CD ETC2-SM0218LC1CD Datasheet
192Kb / 2P
   2 TO 18 GHz SINGLE-SIDEBAND UPCONVERTER OR I/Q MODULATOR
SM0218LC1CDA ETC2-SM0218LC1CDA Datasheet
192Kb / 2P
   2 TO 18 GHz SINGLE-SIDEBAND UPCONVERTER OR I/Q MODULATOR
SM0218LC1CDB ETC2-SM0218LC1CDB Datasheet
192Kb / 2P
   2 TO 18 GHz SINGLE-SIDEBAND UPCONVERTER OR I/Q MODULATOR
SM0218LC1CDC ETC2-SM0218LC1CDC Datasheet
192Kb / 2P
   2 TO 18 GHz SINGLE-SIDEBAND UPCONVERTER OR I/Q MODULATOR
SM0218LC1CDQ ETC2-SM0218LC1CDQ Datasheet
192Kb / 2P
   2 TO 18 GHz SINGLE-SIDEBAND UPCONVERTER OR I/Q MODULATOR
More results

同様の説明 - SM02932-58LD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Stealth Microwave, Inc.
SM2325-53LD STEALTH_MICROWAVE-SM2325-53LD Datasheet
98Kb / 2P
   2300-2500 MHz 200 Watt Peak Power Amplifier
SM2325-53LD2 STEALTH_MICROWAVE-SM2325-53LD2 Datasheet
103Kb / 3P
   2300-2500 MHz 200 Watt Peak Power Amplifier
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0544A TAI-SAW-TA0544A Datasheet
457Kb / 4P
   SAW Filter 290 MHz
logo
National Instruments Co...
PC50F2 NI-PC50F2_15 Datasheet
221Kb / 2P
   50A Avg 200 Volts
P2H60QH20 NI-P2H60QH20_15 Datasheet
227Kb / 2P
   60A Avg 200 Volts
PC100F2 NI-PC100F2_15 Datasheet
226Kb / 2P
   100A Avg 200 Volts
P2H30QH20 NI-P2H30QH20_15 Datasheet
225Kb / 2P
   30A Avg 200 Volts
P2H80QH20 NI-P2H80QH20_15 Datasheet
227Kb / 2P
   80A Avg 200 Volts
P2H30F2 NI-P2H30F2_15 Datasheet
206Kb / 2P
   30A Avg 200 Volts
P2H60F2 NI-P2H60F2_15 Datasheet
208Kb / 2P
   60A Avg 200 Volts
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com