データシートサーチシステム |
|
CSD-525A9 データシート(PDF) 4 Page - China Semiconductor Corporation |
|
CSD-525A9 データシート(HTML) 4 Page - China Semiconductor Corporation |
4 / 5 page CHINA SEMICONDUCTOR Spec. No. CORPORATION Rev. Electro-optical Characteristics - (Ta=25 ) Symbol Min. Typ. Max. Unit Condition VF - 2.0 2.8 V IF=20mA Iv - 25 - mcd IF=10mA q - 610 - nm IF=20mA Od - 605 - nm IF=20mA - 20 - nm IF=20mA JS - - 100 A VR=5V IV-m - - 2:1 . IF=10mA Page 3/4 Luminous Intensity Matching Ratio Peak Emission Wavelength Parameter Forward Voltage Per Segment Luminous Intensity Per Segment Spectrum Radiation Bandwidth http://www.csctw.com.tw Model No CSD-524/525A9 PS-ND-08071917 A Reverse Current Dominant Wavelength |
同様の部品番号 - CSD-525A9 |
|
同様の説明 - CSD-525A9 |