データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SDI322520-330F データシート(PDF) 3 Page - Superworld Electronics

部品番号 SDI322520-330F
部品情報  WIREWOUND CHIP INDUCTORS
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUPERWORLD [Superworld Electronics]
ホームページ  http://www.superworld.com.sg
Logo SUPERWORLD - Superworld Electronics

SDI322520-330F データシート(HTML) 3 Page - Superworld Electronics

  SDI322520-330F Datasheet HTML 1Page - Superworld Electronics SDI322520-330F Datasheet HTML 2Page - Superworld Electronics SDI322520-330F Datasheet HTML 3Page - Superworld Electronics SDI322520-330F Datasheet HTML 4Page - Superworld Electronics SDI322520-330F Datasheet HTML 5Page - Superworld Electronics SDI322520-330F Datasheet HTML 6Page - Superworld Electronics SDI322520-330F Datasheet HTML 7Page - Superworld Electronics SDI322520-330F Datasheet HTML 8Page - Superworld Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
NOTE : Specifications subject to change without notice. Please check our website for latest information.
SUPERWORLD ELECTRONICS (S) PTE LTD
SDI322520-561F
560
SDI322520-331F
SDI322520-391F
SDI322520-471F
SDI322520-181F
SDI322520-221F
SDI322520-271F
330
390
470
180
220
270
PG. 3
31.07.2008
50
1K
796K
5.0 ( Ref. )
28.0
40
40
50
50
1M
1K
1M
796K
796K
796K
40
40
40
1M
1M
1M
796K
796K
796K
22.0
5.0
5.0
25.0
5.0
15.0
50
45
65
11.8
5.5
5.0
12.5
6.0
10.2
65
65
65
WIREWOUND CHIP INDUCTORS
SDI322520-101F
SDI322520-151F
SDI322520-121F
5. ELECTRICAL CHARACTERISTICS :
100
150
120
( uH )
Inductance
Part No.
Tolerance
40
40
40
1M
1M
1M
796K
796K
796K
Q
Min.
Test
( Hz )
Frequency
Test
( Hz )
Frequency
8.0
7.5
7.0
9.3
8.0
7.0
75
70
80
SRF
DCR
Min.
( MHz )
Max.
(
)
IDC
Max.
( mA )
SDI322520 SERIES
K, J
K, J
K, J
K, J
K, J
K, J
K, J
K, J
K, J
K, J
M = ±20%
K = ±10%
Inductance tolerance :
: J = ±5%


同様の部品番号 - SDI322520-330F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Superworld Electronics
SDI322520-330F SUPERWORLD-SDI322520-330F Datasheet
127Kb / 4P
   WIREWOUND CHIP INDUCTORS
SDI322520-330F SUPERWORLD-SDI322520-330F Datasheet
127Kb / 4P
   WIREWOUND CHIP INDUCTORS
More results

同様の説明 - SDI322520-330F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TOKO, Inc
LLQ1608 TOKO-LLQ1608 Datasheet
377Kb / 2P
   Wirewound Chip Inductors
logo
Superworld Electronics
SCI0805HQ SUPERWORLD-SCI0805HQ_15 Datasheet
205Kb / 4P
   WIREWOUND CHIP INDUCTORS
SCI0805LP SUPERWORLD-SCI0805LP_15 Datasheet
206Kb / 4P
   WIREWOUND CHIP INDUCTORS
SDI565047 SUPERWORLD-SDI565047_15 Datasheet
126Kb / 4P
   WIREWOUND CHIP INDUCTORS
SCI0402S SUPERWORLD-SCI0402S Datasheet
278Kb / 7P
   WIREWOUND CHIP INDUCTORS
SCI0603S SUPERWORLD-SCI0603S Datasheet
279Kb / 7P
   WIREWOUND CHIP INDUCTORS
SDI321618 SUPERWORLD-SDI321618 Datasheet
304Kb / 7P
   WIREWOUND CHIP INDUCTORS
SCI0402S SUPERWORLD-SCI0402S_10 Datasheet
329Kb / 8P
   WIREWOUND CHIP INDUCTORS
SCI1008S SUPERWORLD-SCI1008S_10 Datasheet
318Kb / 8P
   WIREWOUND CHIP INDUCTORS
SCI0805S SUPERWORLD-SCI0805S_10 Datasheet
331Kb / 8P
   WIREWOUND CHIP INDUCTORS
SCI1008LP SUPERWORLD-SCI1008LP_10 Datasheet
301Kb / 7P
   WIREWOUND CHIP INDUCTORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com