データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SN74CBT3257DG4 データシート(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
部品番号 SN74CBT3257DG4
部品情報  4-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

SN74CBT3257DG4 データシート(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button SN74CBT3257DG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74CBT3257DG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74CBT3257DG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74CBT3257DG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74CBT3257DG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74CBT3257DG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74CBT3257DG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74CBT3257DG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74CBT3257DG4 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
MECHANICAL DATA
MTSS001C – JANUARY 1995 – REVISED FEBRUARY 1999
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
PW (R-PDSO-G**)
PLASTIC SMALL-OUTLINE PACKAGE
14 PINS SHOWN
0,65
M
0,10
0,10
0,25
0,50
0,75
0,15 NOM
Gage Plane
28
9,80
9,60
24
7,90
7,70
20
16
6,60
6,40
4040064/F 01/97
0,30
6,60
6,20
8
0,19
4,30
4,50
7
0,15
14
A
1
1,20 MAX
14
5,10
4,90
8
3,10
2,90
A MAX
A MIN
DIM
PINS **
0,05
4,90
5,10
Seating Plane
0
°–8°
NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. Falls within JEDEC MO-153


同様の部品番号 - SN74CBT3257DG4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
SN74CBT3257DG4 TI-SN74CBT3257DG4 Datasheet
656Kb / 16P
[Old version datasheet]   4-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results

同様の説明 - SN74CBT3257DG4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
U74CBT3257C UTC-U74CBT3257C Datasheet
195Kb / 6P
   4-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER / DEMULTIPLEXER
U74CBT3257 UTC-U74CBT3257 Datasheet
201Kb / 6P
   4-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER/ DEMULTIPLEXER
U74CBT3257C UTC-U74CBT3257C_15 Datasheet
224Kb / 5P
   4-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER / DEMULTIPLEXER
logo
Texas Instruments
SN74CB3T3257 TI1-SN74CB3T3257_15 Datasheet
547Kb / 16P
[Old version datasheet]   4-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
Renesas Technology Corp
HD74CBT3257 RENESAS-HD74CBT3257 Datasheet
236Kb / 13P
   4-bit 1-of-2 FET Multiplexer / Demultiplexer
logo
Texas Instruments
SN74CB3Q3257 TI-SN74CB3Q3257 Datasheet
336Kb / 13P
[Old version datasheet]   4 BIT 1 OF 2 FET MULTIPLEXER/ DEMULTIPLEXER
SN74CBT3257 TI-SN74CBT3257_09 Datasheet
656Kb / 16P
[Old version datasheet]   4-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
Unisonic Technologies
U74CBT3257 UTC-U74CBT3257_15 Datasheet
201Kb / 5P
   4-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER / DEMULTIPLEXER
logo
Hitachi Semiconductor
HD74CBT3257 HITACHI-HD74CBT3257 Datasheet
102Kb / 11P
   4-bit 1-of-2 FET Multiplexer / Demultiplexer
logo
Texas Instruments
SN74CBT16233 TI-SN74CBT16233_06 Datasheet
155Kb / 9P
[Old version datasheet]   16-BIT 1-OF-2 FET MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com