データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CSD-S56223B7 データシート(PDF) 2 Page - China Semiconductor Corporation

部品番号 CSD-S56223B7
部品情報  0.56 Inch Dual Digit SMD Display
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CHINASEMI [China Semiconductor Corporation]
ホームページ  
Logo CHINASEMI - China Semiconductor Corporation

CSD-S56223B7 データシート(HTML) 2 Page - China Semiconductor Corporation

  CSD-S56223B7 Datasheet HTML 1Page - China Semiconductor Corporation CSD-S56223B7 Datasheet HTML 2Page - China Semiconductor Corporation CSD-S56223B7 Datasheet HTML 3Page - China Semiconductor Corporation CSD-S56223B7 Datasheet HTML 4Page - China Semiconductor Corporation CSD-S56223B7 Datasheet HTML 5Page - China Semiconductor Corporation CSD-S56223B7 Datasheet HTML 6Page - China Semiconductor Corporation CSD-S56223B7 Datasheet HTML 7Page - China Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
CHINA
SEMICONDUCTOR
Spec. No.
CORPORATION
Rev.
Features -
1. 0.56 inch (14.20mm) digit height.
3. RoHS compliant.
4. Low power consumption.
5. ESD 1KV(HBM).
6. Easy mounting on P.C. board.
Device Selection Guide -
Mechanical Dimensions -
Page
1/6
Chip
Emitting Color
Model No.
CSD-S56222B7
InGaN
A
Description
2. Qualified according to JEDEC moisture sensitivity Level 2a.
PS-DD-S56222/S56223B7
Model No CSD-S56222/S56223B7
http://www.csctw.com.tw
CSD-S56223B7
InGaN
Super Bright Blue
Material
Super Bright Blue
Common Anode
Common Cathode


同様の部品番号 - CSD-S56223B7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
China Semiconductor Cor...
CSD-S56223A9 CHINASEMI-CSD-S56223A9 Datasheet
235Kb / 7P
   0.56 Inch Dual Digit SMD Display
CSD-S56223G CHINASEMI-CSD-S56223G Datasheet
231Kb / 7P
   0.56 Inch Dual Digit SMD Display
CSD-S56223S CHINASEMI-CSD-S56223S Datasheet
229Kb / 7P
   0.56 Inch Dual Digit SMD Display
CSD-S56223T9 CHINASEMI-CSD-S56223T9 Datasheet
233Kb / 7P
   0.56 Inch Dual Digit SMD Display
CSD-S56223V9 CHINASEMI-CSD-S56223V9 Datasheet
223Kb / 7P
   0.56 Inch Dual Digit SMD Display
More results

同様の説明 - CSD-S56223B7

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
China Semiconductor Cor...
CSD-S56222G CHINASEMI-CSD-S56222G Datasheet
231Kb / 7P
   0.56 Inch Dual Digit SMD Display
CSD-S56222T9 CHINASEMI-CSD-S56222T9 Datasheet
233Kb / 7P
   0.56 Inch Dual Digit SMD Display
CSD-S56222A9 CHINASEMI-CSD-S56222A9 Datasheet
235Kb / 7P
   0.56 Inch Dual Digit SMD Display
CSD-S56222V9 CHINASEMI-CSD-S56222V9 Datasheet
223Kb / 7P
   0.56 Inch Dual Digit SMD Display
CSD-S56222S CHINASEMI-CSD-S56222S Datasheet
229Kb / 7P
   0.56 Inch Dual Digit SMD Display
CSS-S56124A9 CHINASEMI-CSS-S56124A9 Datasheet
239Kb / 7P
   0.56 Inch Single Digit SMD Display
CST-S56320M9 CHINASEMI-CST-S56320M9 Datasheet
274Kb / 7P
   0.56 Inch Triad Digit SMD Display
CST-S56320A9 CHINASEMI-CST-S56320A9 Datasheet
277Kb / 7P
   0.56 Inch Triad Digit SMD Display
CST-S56320S CHINASEMI-CST-S56320S Datasheet
271Kb / 7P
   0.56 Inch Triad Digit SMD Display
CSS-S56124V9 CHINASEMI-CSS-S56124V9 Datasheet
228Kb / 7P
   0.56 Inch Single Digit SMD Display
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com