データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB320-1.8 データシート(PDF) 1 Page - Gunter Seniconductor GmbH.

部品番号 SB320-1.8
部品情報  Chips for Schottky Diodes
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GSG [Gunter Seniconductor GmbH.]
ホームページ  
Logo GSG - Gunter Seniconductor GmbH.

SB320-1.8 データシート(HTML) 1 Page - Gunter Seniconductor GmbH.

  SB320-1.8 Datasheet HTML 1Page - Gunter Seniconductor GmbH.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SB 3XX -1.8
Chips for Schottky Diodes
Chip Specification
General Description:
Schottky Diode chips with Mo-barrier for switch mode power
rectifiers with the following features:
* Guard-ring for stress protection
* Extremely low forward voltage
* 125 ℃
℃ operation junction temperature
* reverse avalanche behavior
Mechanical Data:
SB 3XX passivated Silicon Chip
Demension(mm)
1,8x1,8
Thickness:
350 +- 20
µm
Metallization:
Top ( Anode ) :
Al Ag
Bottom ( Cathode) : TiNiAg
Forward Current(A)
3 A
Reverse Voltage (V):23, 43, 100 V
Type
Chip
VR(V)
VF(V)@25 C
IRM@VRMM
size(mm)
at If=1A
at 25 C
SB320
1,8x1,8
23 V
440mV
0,5mA
SB340
1,8x1,8
43 V
600mV
0,5mA
SB3100
1,8x1,8
100 V
690mV
0,5mA
Note: Other voltages, Vf & Top Metal AL are available


同様の部品番号 - SB320-1.8

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Gunter Seniconductor Gm...
SB320-1.5 GSG-SB320-1.5 Datasheet
197Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
More results

同様の説明 - SB320-1.8

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Gunter Seniconductor Gm...
SB120-1.1 GSG-SB120-1.1 Datasheet
299Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
MBR2045 GSG-MBR2045 Datasheet
76Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
MBR1545 GSG-MBR1545 Datasheet
75Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
MBR1025 GSG-MBR1025 Datasheet
96Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
MBR4045 GSG-MBR4045 Datasheet
76Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
SB120-1.3 GSG-SB120-1.3 Datasheet
250Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
SB220-1.5 GSG-SB220-1.5 Datasheet
187Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
SB520-2.0 GSG-SB520-2.0 Datasheet
197Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
MBR5045 GSG-MBR5045 Datasheet
66Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
MBR6045 GSG-MBR6045 Datasheet
75Kb / 1P
   Chips for Schottky Diodes
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com