データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC2412WPT データシート(PDF) 3 Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

部品番号 2SC2412WPT
部品情報  General Purpose Transistor
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CHENMKO [Chenmko Enterprise Co. Ltd.]
ホームページ  http://www.chenmko.com
Logo CHENMKO - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

2SC2412WPT データシート(HTML) 3 Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

  2SC2412WPT Datasheet HTML 1Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. 2SC2412WPT Datasheet HTML 2Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. 2SC2412WPT Datasheet HTML 3Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
RATING CHARACTERISTIC CURVES ( 2SC2412WPT )
0.2
20
10
0.5 1
2
5
10 20
50 100 200
50
100
200
500
VCE=5V
3V
1V
Ta=25OC
Fig.4 DC current gain vs.
collector current (1)
COLLECTOR CURRENT : IC
(mA)
0.2
0.5
1
2
5
10 20
50 100 200
20
10
50
100
200
500
25OC
-55OC
Ta=100OC
VCE=
5V
Fig.5 DC current gain vs.
collector current (2)
COLLECTOR CURRENT : IC
(mA)
Fig. 6 Collector-emitter saturation
voltage vs. collector current
0.2
COLLECTOR CURRENT : IC
(mA)
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
0.5
1
2
5
10
20
50 100 200
IC/IB=50
20
10
Ta=25OC
Fig.7 Collector-emitter saturation
voltage vs. collector current (1)
0.2
COLLECTOR CURRENT : IC
(mA)
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
0.5
1
2
5
10
20
50 100 200
IC/IB=10
Ta=100OC
25OC
-55OC
Fig.8 Collector-emitter saturation
voltage vs. collector current (2)
COLLECTOR CURRENT : IC
(mA)
0.2
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
0.5 1
2
5
10
20
50 100
IC/IB=50
Ta=100OC
25OC
-55OC
Fig.9 Gain bandwidth product vs.
emitter current
50
0.5
1
2
5
10
20
50
100
100
200
500
Ta=25OC
VCE
=6V
EMITTER CURRENT : IE
(mA)
Fig.10
Collector output capacitance vs.
collector-base voltage
Emitter input capacitance vs.
emitter-base voltage
COLLECTOR TO BASE VOLTAGE : VCB
(V)
EMITTER TO BASE VOLTAGE
: VEB
(V)
0.2
0.5
1
2
5
10
20
50
1
2
5
10
20
Cob
Ta=25OC
f
=1MHz
IE
=0A
IC
=0A
Cib
Fig.11 Base-collector time constant
vs. emitter current
0.2
0.5
1
2
5
10
EMITTER CURRENT : IE
(mA)
10
20
50
100
200
Ta=25OC
f=32MHZ
VCB=6V


同様の部品番号 - 2SC2412WPT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
2SC2412W YFWDIODE-2SC2412W Datasheet
506Kb / 4P
   NPN Transistors
More results

同様の説明 - 2SC2412WPT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FJX3904 FAIRCHILD-FJX3904 Datasheet
41Kb / 4P
   General Purpose Transistor
logo
Rohm
EML17 ROHM-EML17 Datasheet
76Kb / 4P
   General purpose transistor
logo
Unisonic Technologies
2SA1774 UTC-2SA1774 Datasheet
105Kb / 3P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
2SC4617 UTC-2SC4617 Datasheet
107Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
BCX70 UTC-BCX70 Datasheet
114Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
logo
STMicroelectronics
BC141-16 STMICROELECTRONICS-BC141-16 Datasheet
423Kb / 5P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
KSP2222 FAIRCHILD-KSP2222 Datasheet
37Kb / 4P
   General Purpose Transistor
BCX70H FAIRCHILD-BCX70H_02 Datasheet
77Kb / 3P
   General Purpose Transistor
logo
Motorola, Inc
BCW65ALT1 MOTOROLA-BCW65ALT1 Datasheet
84Kb / 4P
   General Purpose Transistor
BCW68GLT1 MOTOROLA-BCW68GLT1 Datasheet
82Kb / 4P
   General Purpose Transistor
MPS3906 MOTOROLA-MPS3906 Datasheet
433Kb / 8P
   General Purpose Transistor
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com