データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SD2098PPT データシート(PDF) 2 Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

部品番号 2SD2098PPT
部品情報  NPN Epitaxial Transistor
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CHENMKO [Chenmko Enterprise Co. Ltd.]
ホームページ  http://www.chenmko.com
Logo CHENMKO - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

2SD2098PPT データシート(HTML) 2 Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

  2SD2098PPT Datasheet HTML 1Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. 2SD2098PPT Datasheet HTML 2Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. 2SD2098PPT Datasheet HTML 3Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
RATING CHARACTERISTIC CURVES ( 2SD2098PPT )
CHARACTERISTICS ( At TA = 25
oC unless otherwise noted )
PARAMETERS
CONDITION
Collector Cut-off Current
Emitter Cut-off Current
DC Current Gain
IE=0; VCB=40V
IC=0; VEB=5V
VCE=2V; Note 1
IC=0.5A
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC=3A; IB=0.1A
Base-Emitter Saturation Voltage
IC=4A; IB=0.1A
IE=ie=0; VCB=10V;
f=1MHz
IC=-0.05A; VCE=6.0V;
f=100MHz
Collector Capacitance
Transition Frequency
SYMBOL
ICBO
ICEO
hFE
CC
fT
VBEsat
VCEsat
MIN.
MAX.
TYPE
UNITS
-
0.5
uA
uA
Volts
Volts
pF
MHz
-
-
0.5
-
230
600
-
-
0.8
0.25
-
2.0
1.0
-
-
30
-
-
150
Note :
1. Pulse test: tp
≤ 300uSec; δ ≤ 0.02.


同様の部品番号 - 2SD2098PPT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
2SD2098PT CHENMKO-2SD2098PT Datasheet
122Kb / 4P
   NPN Epitaxial Transistor
More results

同様の説明 - 2SD2098PPT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
CHTA14ZPT CHENMKO-CHTA14ZPT Datasheet
166Kb / 3P
   NPN Epitaxial Transistor
CH882PT CHENMKO-CH882PT Datasheet
117Kb / 4P
   NPN Epitaxial Transistor
logo
GTM CORPORATION
GS123 GTM-GS123 Datasheet
155Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL TRANSISTOR
GSD2656 GTM-GSD2656 Datasheet
137Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL TRANSISTOR
GMBT8050L GTM-GMBT8050L Datasheet
226Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL TRANSISTOR
GSMBT8050 GTM-GSMBT8050 Datasheet
157Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL TRANSISTOR
GSMBT9014 GTM-GSMBT9014 Datasheet
195Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL TRANSISTOR
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
2SC1766PT CHENMKO-2SC1766PT Datasheet
139Kb / 4P
   NPN Epitaxial Transistor
2SD882PT CHENMKO-2SD882PT Datasheet
126Kb / 4P
   NPN Epitaxial Transistor
logo
Unisonic Technologies
2SD880 UTC-2SD880_11 Datasheet
154Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL TRANSISTOR
TIP122 UTC-TIP122_08 Datasheet
88Kb / 4P
   NPN EPITAXIAL TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com