データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ST02-30G1 データシート(PDF) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

部品番号 ST02-30G1
部品情報  Power zener Diode
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
ホームページ  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

ST02-30G1 データシート(HTML) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  ST02-30G1 Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
www.shindengen.co.jp/product/semi/
www.shindengen.co.jp/product/semi/
19
18
19
(U180)
(U180)
■特性図 
CHARACTERISTIC DIAGRAMS
(指定のない場合 Tl=25/unless otherwise specified)
●絶対最大定格 
Absolute Maximum Ratings
■定格表 
RATINGS
外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下
さい。
捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
For details of outline dimensions, refer to our web site or the
Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to
the specification "Marking,Terminal Connection."
■外観図 
OUTLINE
・1W Class
・Small SMD
・Available for automotive use
・1Wクラス
・小型SMD
・車載用途も対応可能
Feature
特 長
30V 200W
ST02-30G1
ST02-30G1
G1F Package
Small Surface Mount Device Single Zener Diode
小型面実装デバイス 単体
Power zener Diode


同様の部品番号 - ST02-30G1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shindengen Electric Mfg...
ST02-30G1 SHINDENGEN-ST02-30G1_17 Datasheet
135Kb / 4P
   Power Zener Diode
More results

同様の説明 - ST02-30G1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shindengen Electric Mfg...
ST04-14F1 SHINDENGEN-ST04-14F1_17 Datasheet
221Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST04-27F1 SHINDENGEN-ST04-27F1_17 Datasheet
221Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST60-48MF SHINDENGEN-ST60-48MF_17 Datasheet
215Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST70-27M SHINDENGEN-ST70-27M_17 Datasheet
218Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST80-14MF SHINDENGEN-ST80-14MF_17 Datasheet
217Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST02-43G1 SHINDENGEN-ST02-43G1 Datasheet
800Kb / 1P
   Power zener Diode
ST02-27G1 SHINDENGEN-ST02-27G1 Datasheet
797Kb / 1P
   Power zener Diode
ST02-36G1 SHINDENGEN-ST02-36G1 Datasheet
797Kb / 1P
   Power zener Diode
ST03-68F1 SHINDENGEN-ST03-68F1 Datasheet
692Kb / 1P
   Power zener Diode
ST04-14F1 SHINDENGEN-ST04-14F1 Datasheet
701Kb / 1P
   Power zener Diode
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com