データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UC1-ADJ データシート(PDF) 6 Page - Texas Instruments

部品番号 UC1-ADJ
部品情報  Fast LDO Linear Regulator
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

UC1-ADJ データシート(HTML) 6 Page - Texas Instruments

  UC1-ADJ Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments UC1-ADJ Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments UC1-ADJ Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments UC1-ADJ Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments UC1-ADJ Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments UC1-ADJ Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
6
UC182-1,-2,-3,-ADJ
UC282-1,-2,-3,-ADJ
UC382-1,-2,-3,-ADJ
UNITRODE CORPORATION
7 CONTINENTAL BLVD. • MERRIMACK, NH 03054
TEL. (603) 424-2410 FAX (603) 424-3460
Figure 8. Typical UC382-ADJ application
Figure 9. Typical UC382-1, -2, or -3 application
UDG-96039
∆V
10mV/DIV
O
I
1A/DIV
L
2 s/DIV
µ
Figure 7. 10mA to 3A/
µs load transient response.
APPLICATION INFORMATION (cont.)
UDG-96040


同様の部品番号 - UC1-ADJ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PULS GmbH
UC10.241 PULS-UC10.241 Datasheet
669Kb / 27P
   CAPACITOR-BASED DC-UPS
UC10.242 PULS-UC10.242 Datasheet
669Kb / 27P
   CAPACITOR-BASED DC-UPS
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
UC1000-18GM90-E2-IO-V1 PF-UC1000-18GM90-E2-IO-V1 Datasheet
785Kb / 5P
   Ultrasonic sensor
UC1000-18GM90A-E2-IO-V1 PF-UC1000-18GM90A-E2-IO-V1 Datasheet
763Kb / 5P
   Ultrasonic sensor
UC1000-18GS-2EP-IO-V15 PF-UC1000-18GS-2EP-IO-V15 Datasheet
853Kb / 6P
   Ultrasonic sensor
More results

同様の説明 - UC1-ADJ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
UC282-1 TI1-UC282-1_16 Datasheet
869Kb / 16P
[Old version datasheet]   Fast LDO LINEAR REGULATOR
UC282-1 TI1-UC282-1_11 Datasheet
604Kb / 19P
[Old version datasheet]   FAST LDO LINEAR REGULATOR
UC282-1 TI1-UC282-1_17 Datasheet
890Kb / 18P
[Old version datasheet]   FAST LDO LINEAR REGULATOR
UC282-1 TI-UC282-1 Datasheet
141Kb / 13P
[Old version datasheet]   FAST LDO LINEAR REGULATOR
logo
SemiWell Semiconductor
S1117 SEMIWELL-S1117 Datasheet
336Kb / 5P
   LDO Linear Regulator
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM75XXH HMSEMI-HM75XXH Datasheet
1Mb / 8P
   LDO linear regulator
logo
Guangdong Youtai Semico...
HT73XX-A UMW-HT73XX-A Datasheet
4Mb / 7P
   LDO Linear Regulator
HT78XX-A UMW-HT78XX-A Datasheet
2Mb / 7P
   LDO Linear Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
FS8856 ETC2-FS8856 Datasheet
614Kb / 13P
   550mA LDO Linear Regulator
logo
Advanced Analog Technol...
AAT3200 AAT-AAT3200 Datasheet
178Kb / 16P
   OmniPower??LDO Linear Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com