データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA8153LF データシート(PDF) 5 Page - Sanyo Semicon Device

部品番号 LA8153LF
部品情報  Down Converter IC
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LA8153LF データシート(HTML) 5 Page - Sanyo Semicon Device

  LA8153LF Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LA8153LF Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LA8153LF Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LA8153LF Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LA8153LF Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LA8153LF Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LA8153LF Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
LA8153LF
Continued from preceding page.
Pin No.
Pin voltage
Description
Equivalent circuit
21
0V
Post Amplifier GND
22
0V
IF AGC Amplifier GND
23
24
2.5V
2.5V
IF AGC Amplifier Inputs
1k
Ω
23
24
1k
Ω
25, 26
NC (connect to GND)
27
28
2.4V
2.4V
SAW Driver Outputs
20
Ω
27
28
20
Ω
20mA
No.A1485-5/7


同様の部品番号 - LA8153LF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
LA8153QA ONSEMI-LA8153QA Datasheet
132Kb / 7P
   Down Converter IC
February, 2014
LA8153QA-WH ONSEMI-LA8153QA-WH Datasheet
132Kb / 7P
   Down Converter IC
February, 2014
More results

同様の説明 - LA8153LF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
LA8153QA ONSEMI-LA8153QA Datasheet
132Kb / 7P
   Down Converter IC
February, 2014
logo
Sony Corporation
CXA3355ER SONY-CXA3355ER Datasheet
295Kb / 28P
   GPS Down Converter IC
CXA3355TQ SONY-CXA3355TQ Datasheet
258Kb / 21P
   GPS Down Converter IC
CXA3355AER SONY-CXA3355AER Datasheet
410Kb / 29P
   GPS Down Converter IC
CXA3008N-1 SONY-CXA3008N-1 Datasheet
225Kb / 12P
   L-BAND DOWN CONVERTER IC
logo
NEC
UPC2782GR NEC-UPC2782GR Datasheet
190Kb / 20P
   L BAND DOWN CONVERTER IC
logo
Panasonic Semiconductor
AN18401A PANASONIC-AN18401A Datasheet
245Kb / 8P
   Down Converter IC for GPS
logo
ATMEL Corporation
ATR2809 ATMEL-ATR2809_06 Datasheet
172Kb / 3P
   5.8-GHz Down Converter IC
ATR2809 ATMEL-ATR2809 Datasheet
145Kb / 3P
   5.8-GHz DOWN CONVERTER IC
logo
Toshiba Semiconductor
TA4301F TOSHIBA-TA4301F Datasheet
221Kb / 8P
   DOWN CONVERTER FOR BS TUNER IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com