データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISL54222AIRTZ-T データシート(PDF) 2 Page - Intersil Corporation

部品番号 ISL54222AIRTZ-T
部品情報  High-Speed USB 2.0 (480Mbps) Multiplexer
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL54222AIRTZ-T データシート(HTML) 2 Page - Intersil Corporation

  ISL54222AIRTZ-T Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation ISL54222AIRTZ-T Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISL54222AIRTZ-T Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL54222AIRTZ-T Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL54222AIRTZ-T Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL54222AIRTZ-T Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL54222AIRTZ-T Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL54222AIRTZ-T Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL54222AIRTZ-T Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
2
FN6902.0
May 13, 2009
Pinouts
(10 LD 1.8X1.4 µTQFN)
TOP VIEW
(10 LD 3X3 TDFN, 10LD MSOP)
TOP VIEW
(10 LD 2.1X1.6 µTQFN)
TOP VIEW
NOTE:
1. Switches Shown for SEL = Logic “1” and OE = Logic “0”.
8
10
D-
OE
D+
VDD
9
7
2
3
4
GND
HSD1+
HSD2+
5
SEL
1
6
HSD1-
HSD2-
SEL
HSD1+
D+
HSD2+
HSD1-
GND
1
2
3
4
5
10
9
8
7
6
D-
HSD2-
VDD
OE
LOGIC
CONTROL
1
3
4
OE
HSD2+
HSD2-
HSD1+
2
10
5
7
8
HSD1-
D+
D-
9
6
SEL
LOGIC
CONTROL
Truth Table
OE
SEL
HSD1-, HSD1+
HSD2-, HSD2+
0
0
ON
OFF
01
OFF
ON
1X
OFF
OFF
NOTE: Logic “0” when
≤ 0.5V, Logic “1” when ≥ 1.4V with a 1.8V to
3.3V Supply.
Pin Descriptions
PIN NAME
DESCRIPTION
VDD
Power Supply
GND
Ground Connection
SEL
Select Logic Control Input
OE
Bus Switch Enable
D+, D-, HSDx+, HSDx- USB Data Port
ISL54222A


同様の部品番号 - ISL54222AIRTZ-T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
ISL54222AIRTZ-T INTERSIL-ISL54222AIRTZ-T Datasheet
908Kb / 19P
   High-Speed USB 2.0 (480Mbps) Multiplexer
logo
Renesas Technology Corp
ISL54222AIRTZ-T RENESAS-ISL54222AIRTZ-T Datasheet
1Mb / 19P
   High-Speed USB 2.0 (480Mbps) Multiplexer
More results

同様の説明 - ISL54222AIRTZ-T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
ISL54220 RENESAS-ISL54220 Datasheet
1Mb / 18P
   High-Speed USB 2.0 (480Mbps) Multiplexer
ISL54223 RENESAS-ISL54223 Datasheet
1Mb / 13P
   High-Speed USB 2.0 (480Mbps) Multiplexer
May 27, 2009
logo
Intersil Corporation
ISL54222 INTERSIL-ISL54222 Datasheet
850Kb / 15P
   High-Speed USB 2.0 (480Mbps) Multiplexer
ISL54223 INTERSIL-ISL54223 Datasheet
780Kb / 13P
   High-Speed USB 2.0 (480Mbps) Multiplexer
ISL54220 INTERSIL-ISL54220 Datasheet
808Kb / 15P
   High-Speed USB 2.0 (480Mbps) Multiplexer
ISL54221 INTERSIL-ISL54221 Datasheet
741Kb / 13P
   High-Speed USB 2.0 (480Mbps) Multiplexer
logo
Renesas Technology Corp
ISL54221 RENESAS-ISL54221 Datasheet
1Mb / 13P
   High-Speed USB 2.0 (480Mbps) Multiplexer
logo
Intersil Corporation
ISL54222A INTERSIL-ISL54222A_10 Datasheet
908Kb / 19P
   High-Speed USB 2.0 (480Mbps) Multiplexer
ISL54220 INTERSIL-ISL54220 Datasheet
841Kb / 18P
   High-Speed USB 2.0 480Mbps Multiplexer
ISL54222 INTERSIL-ISL54222_09 Datasheet
856Kb / 15P
   High-Speed USB 2.0 (480Mbps) Multiplexer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com