データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ULN2003AN データシート(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
部品番号 ULN2003AN
部品情報  HIGH-VOLTAGE HIGH-CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ULN2003AN データシート(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  ULN2003AN Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments ULN2003AN Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments ULN2003AN Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments ULN2003AN Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments ULN2003AN Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments ULN2003AN Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments ULN2003AN Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments ULN2003AN Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments ULN2003AN Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 19 page
background image
The ULN2001A is obsolete
and is no longer supplied.
ULN2001A, ULN2002A, ULN2003A, ULN2004A, ULQ2003A, ULQ2004A
HIGHVOLTAGE HIGHCURRENT
DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
SLRS027G − DECEMBER 1976 − REVISED JUNE 2004
4
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
absolute maximum ratings at 25
°C free-air temperature (unless otherwise noted)
Collector-emitter voltage
50 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clamp diode reverse voltage (see Note 1)
50 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage, VI (see Note 1)
30 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak collector current (see Figures 14 and 15)
500 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output clamp current, IOK
500 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total emitter-terminal current
−2.5 A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating free-air temperature range, TA, ULN200xA
−20
°C to 70°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ULQ200xA
−40
°C to 85°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ULQ200xAT
−40
°C to 105°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Package thermal impedance,
θJA (see Notes 2 and 3): D package
73
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N package
67
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NS package
64
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PW package
108
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Package thermal impedance,
θJC (see Notes 4 and 5): D package
36
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N package
54
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating virtual junction temperature, TJ
150
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds
260
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature range, Tstg
−65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. All voltage values are with respect to the emitter/substrate terminal E, unless otherwise noted.
2. Maximum power dissipation is a function of TJ(max), θJA, and TA. The maximum allowable power dissipation at any allowable
ambient temperature is PD = (TJ(max) − TA)/θJA. Operating at the absolute maximum TJ of 150°C can affect reliability.
3. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-7.
4. Maximum power dissipation is a function of TJ(max), θJC, and TC. The maximum allowable power dissipation at any allowable case
temperature is PD = (TJ(max) − TC)/θJC. Operating at the absolute maximum TJ of 150°C can affect reliability.
5. The package thermal impedance is calculated in accordance with MIL-STD-883.
electrical characteristics, TA = 25°C (unless otherwise noted)
PARAMETER
TEST
TEST CONDITIONS
ULN2001A
ULN2002A
UNIT
PARAMETER
TEST
FIGURE
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
MIN
TYP
MAX
UNIT
VI(on)
On-state input voltage
6
VCE = 2 V,
IC = 300 mA
13
V
Collector-emitter
II = 250 µA,
IC = 100 mA
0.9
1.1
0.9
1.1
VCE(sat)
Collector-emitter
saturation voltage
5
II = 350 µA,
IC = 200 mA
1
1.3
1
1.3
V
VCE(sat)
saturation voltage
5
II = 500 µA,
IC = 350 mA
1.2
1.6
1.2
1.6
V
VF
Clamp forward voltage
8
IF = 350 mA
1.7
2
1.7
2
V
1
VCE = 50 V,
II = 0
50
50
ICEX
Collector cutoff current
2
VCE = 50 V,
II = 0
100
100
µA
ICEX
Collector cutoff current
2
VCE = 50 V,
TA = 70°C
VI = 6 V
500
µA
II(off)
Off-state input current
3
VCE = 50 V,
IC = 500 µA,
50
65
50
65
A
II(off)
Off-state input current
3
VCE = 50 V,
TA = 70°C
IC = 500 µA,
50
65
50
65
µA
II
Input current
4
VI = 17 V
0.82
1.25
mA
IR
Clamp reverse current
7
VR = 50 V,
TA = 70°C
100
100
A
IR
Clamp reverse current
7
VR = 50 V
50
50
µA
hFE
Static forward-current
transfer ratio
5
VCE = 2 V,
IC = 350 mA
1000
Ci
Input capacitance
VI = 0,
f = 1 MHz
15
25
15
25
pF


同様の部品番号 - ULN2003AN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
ULN2003AN TI-ULN2003AN Datasheet
657Kb / 22P
[Old version datasheet]   HIGH-VOLTAGE HIGH-CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
ULN2003AN TI-ULN2003AN Datasheet
859Kb / 26P
[Old version datasheet]   HIGH-VOLTAGE, HIGH-CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAYS
ULN2003AN TI1-ULN2003AN Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   HIGH-VOLTAGE, HIGH-CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAYS
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
ULN2003AN TGS-ULN2003AN Datasheet
671Kb / 7P
   SEVEN DARLINGTON ARRAYS
logo
Texas Instruments
ULN2003AN TI1-ULN2003AN Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   High-Voltage, High-Current Darlington Transistor Arrays
More results

同様の説明 - ULN2003AN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BA12001B ROHM-BA12001B Datasheet
58Kb / 6P
   High voltage, high current Darlington transistor array
logo
Texas Instruments
ULN2003AI TI-ULN2003AI Datasheet
303Kb / 14P
[Old version datasheet]   HIGH-VOLTAGE, HIGH-CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
logo
Motorola, Inc
MCT1413B MOTOROLA-MCT1413B Datasheet
52Kb / 4P
   High Voltage, High Current Darlington Transistor Array
logo
Rohm
BA12003BF-E2 ROHM-BA12003BF-E2 Datasheet
115Kb / 7P
   High voltage, high current Darlington transistor array
BA12001B ROHM-BA12001B_1 Datasheet
115Kb / 7P
   High voltage, high current Darlington transistor array
logo
Texas Instruments
ULN2001A TI-ULN2001A_07 Datasheet
657Kb / 22P
[Old version datasheet]   HIGH-VOLTAGE HIGH-CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
UCD2003B TI1-UCD2003B Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   High-Voltage, High-Current Darlington Transistor Array
ULN2804A TI1-ULN2804A Datasheet
121Kb / 7P
[Old version datasheet]   HIGH-VOLTAGE, HIGH-CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
logo
Sanyo Semicon Device
LB1231 SANYO-LB1231 Datasheet
81Kb / 4P
   High-Voltage, High- Current Darlington Transistor Array
logo
Unisonic Technologies
ULN2003R UTC-ULN2003R Datasheet
186Kb / 7P
   HIGH VOLTAGE HIGH CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
logo
Texas Instruments
ULQ2003A-Q1 TI-ULQ2003A-Q1 Datasheet
235Kb / 11P
[Old version datasheet]   HIGH VOLTAGE HIGH CURRENT DARLINGTON TRANSISTOR ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com