データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KRA120 データシート(PDF) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

部品番号 KRA120
部品情報  EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEC [KEC(Korea Electronics)]
ホームページ  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KRA120 データシート(HTML) 1 Page - KEC(Korea Electronics)

  KRA120 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KRA120 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KRA120 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KRA120 Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KRA120 Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics) KRA120 Datasheet HTML 6Page - KEC(Korea Electronics) KRA120 Datasheet HTML 7Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
2009. 2. 25
1/7
SEMICONDUCTOR
TECHNICAL DATA
KRA116~KRA122
EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
Revision No : 0
SWITCHING APPLICATION.
INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT APPLICATION
FEATURES
・With Built-in Bias Resistors.
・Simplify Circuit Design.
・Reduce a Quantity of Parts and Manufacturing Process.
1. EMITTER
2. COLLECTOR
3. BASE
TO-92
DIM MILLIMETERS
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
4.70 MAX
4.80 MAX
3.70 MAX
0.45
1.00
1.27
0.85
0.45
14.00 0.50
0.55 MAX
2.30
D
1
2 3
B
K
G
H
F
F
E
C
E
N
0.45 MAX
M
1.00
N
+_
MAXIMUM RATING (Ta=25℃)
EQUIVALENT CIRCUIT
BIAS RESISTOR VALUES
R1
R2
COMMON(+)
OUT
IN
TYPE NO.
R1(kΩ)
R2(kΩ)
KRA116
1
10
KRA117
2.2
2.2
KRA118
2.2
10
KRA119
4.7
10
KRA120
10
4.7
KRA121
47
10
KRA122
100
100
CHARACTERISTIC
SYMBOL
RATING
UNIT
Output Voltage
KRA116~122
VO
-50
V
Input Voltage
KRA116
VI
-10, 5
V
KRA117
-12, 10
KRA118
-12, 5
KRA119
-20, 7
KRA120
-30, 10
KRA121
-40, 15
KRA122
-40, 10
Output Current
KRA116~122
IO
-100
mA
Power Dissipation
PD
625
mW
Junction Temperature
Tj
150
Storage Temperature Range
Tstg
-55~150


同様の部品番号 - KRA120

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KRA120 KEC-KRA120 Datasheet
410Kb / 7P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
KRA120M KEC-KRA120M Datasheet
178Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA120M KEC-KRA120M Datasheet
91Kb / 7P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
KRA120S KEC-KRA120S Datasheet
184Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (SWITCHING, INTERFACE CIRCUIT AND DRIVER CIRCUIT)
KRA120S KEC-KRA120S Datasheet
75Kb / 6P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
More results

同様の説明 - KRA120

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI350 HSMC-HI350 Datasheet
25Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HI42C HSMC-HI42C Datasheet
32Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ2584 HSMC-HJ2584 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ350 HSMC-HJ350 Datasheet
23Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ649A HSMC-HJ649A Datasheet
27Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM1426 HSMC-HM1426 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM2907A HSMC-HM2907A Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3906 HSMC-HM3906 Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM64 HSMC-HM64 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM772 HSMC-HM772 Datasheet
46Kb / 5P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8550 HSMC-HA8550 Datasheet
36Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com