データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CA2830C データシート(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

部品番号 CA2830C
部品情報  34.5 dB 5-200 MHz 800 mWATT WIDEBAND LINEAR AMPLIFIERS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

CA2830C データシート(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  CA2830C Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc CA2830C Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc CA2830C Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc CA2830C Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
3
CA2830C
MOTOROLA RF DEVICE DATA
fH, HARMONIC FREQUENCY (MHz)
–50
–55
–60
–65
–70
–75
–80
0
100
200
300
400
500
600
700
Pout = +20 dBm
28 V
24 V
15 V
TC = 25°C
Figure 7. Second Harmonic Distortion versus Voltage
0
1
–1
–2
2
3
4
5
f, FREQUENCY (MHz)
TC = 25°C
VCC = 24 V
0
100
200
300
400
500
600
700
Figure 8. Group Delay versus Frequency
Biased at 24 Volts
T = 25
°C Zo = 50Ω
Frequency
S11
S21
S12
S22
Frequency
(MHz)
Mag
Ang
Mag
Ang
Mag
Ang
Mag
Ang
5
–18.3
66.2
34.6
15.2
–47.0
17.7
–9.8
87.4
10
–19.3
45.5
34.6
–0.6
–47.0
2.3
–14.5
76.8
50
–15.6
35.0
34.2
–56.7
–47.5
–30.3
–12.6
45.0
100
–13.2
34.4
33.9
–114
–47.9
–62.9
–10.8
10.7
200
–11.1
30.1
33.5
134
–48.3
–128
–14.9
–42.6
Magnitude in dB, Phase Angle in degrees.
Table 1. S–Parameters
Figure 9. External Connections
Figure 10. Intermodulation Test
f1
2f2-f1
f2
PO
PEP = 4X PO @ IMD = –32dB
IMD
ITO
+ P
O )
IMD
2
@IMD
u 60dB
PIN CONFIGURATION
12
8 9
7
34 56
OUTPUT
0.01
µF
INPUT
VCC


同様の部品番号 - CA2830C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
CA2830C NXP-CA2830C Datasheet
264Kb / 4P
   The RF Line Wideband Linear Amplifier
More results

同様の説明 - CA2830C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
CA2810C MOTOROLA-CA2810C Datasheet
112Kb / 4P
   34 dB 10-450 MHz 800 mWATT WIDEBAND LINEAR AMPLIFIER
CA2818C MOTOROLA-CA2818C Datasheet
121Kb / 4P
   18.5 dB 0.35-400 MHz 1000 mWATT WIDEBAND LINEAR AMPLIFIER
CA2832C MOTOROLA-CA2832C Datasheet
99Kb / 4P
   35.5 dB 1-200 MHz 1.6 WATT WIDEBAND LINEAR AMPLIFIER
logo
Tyco Electronics
PAW-1026 MACOM-PAW-1026 Datasheet
36Kb / 1P
   5 - 200 MHz. 24 dB. CATV Ultra-linear Amplifier
logo
NXP Semiconductors
CA4800C NXP-CA4800C Datasheet
260Kb / 4P
   Wideband Linear Amplifiers
REV 1
CA5800C NXP-CA5800C Datasheet
255Kb / 4P
   Wideband Linear Amplifiers
logo
Motorola, Inc
CA2820 MOTOROLA-CA2820 Datasheet
95Kb / 3P
   Wideband Linear Amplifiers
logo
NXP Semiconductors
BGY588C PHILIPS-BGY588C Datasheet
44Kb / 7P
   550 MHz, 34.5 dB gain push-pull amplifier
Rev. 01-11 April 2005
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
BGY588N_2015 JMNIC-BGY588N_2015 Datasheet
55Kb / 8P
   550 MHz, 34.5 dB gain push-pull amplifier
BGY588C_2015 JMNIC-BGY588C_2015 Datasheet
51Kb / 7P
   550 MHz, 34.5 dB gain push-pull amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com