データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LFSW35105-100 データシート(PDF) 3 Page - SYNERGY MICROWAVE CORPORATION

部品番号 LFSW35105-100
部品情報  INTELLIGENT INTERACTIVE SYNTHESIZER
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SYNERGY [SYNERGY MICROWAVE CORPORATION]
ホームページ  http://www.synergymwave.com
Logo SYNERGY - SYNERGY MICROWAVE CORPORATION

LFSW35105-100 データシート(HTML) 3 Page - SYNERGY MICROWAVE CORPORATION

  LFSW35105-100 Datasheet HTML 1Page - SYNERGY MICROWAVE CORPORATION LFSW35105-100 Datasheet HTML 2Page - SYNERGY MICROWAVE CORPORATION LFSW35105-100 Datasheet HTML 3Page - SYNERGY MICROWAVE CORPORATION LFSW35105-100 Datasheet HTML 4Page - SYNERGY MICROWAVE CORPORATION LFSW35105-100 Datasheet HTML 5Page - SYNERGY MICROWAVE CORPORATION LFSW35105-100 Datasheet HTML 6Page - SYNERGY MICROWAVE CORPORATION LFSW35105-100 Datasheet HTML 7Page - SYNERGY MICROWAVE CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
INTELLIGENT INTERACTIVE SYNTHESIZER
SURFACE MOUNT MODEL: LFSW35105-100
350 - 1050 MHz
WIDE BANDWIDTH
REFERENCE SIDEBAND SUPPRESSION
Ref 17 dBm
Att 45 dB
*
*
A
RBW 1 kHz
VBW 1 kHz
SWT 25 s
Center 350 MHz
Span 25 MHz
2.5 MHz/
1 AP
VIEW
PRN
-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
1
Marker 1 [T1 ]
15.39 dBm
350.000000000 MHz
2
Delta 2 [T1 ]
-89.12 dB
-10.000000000 MHz
3
Delta 3 [T1 ]
-88.45 dB
10.000000000 MHz
Date:
18.JUL.2006 18:42:44


同様の部品番号 - LFSW35105-100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SYNERGY MICROWAVE CORPO...
LFSW35105-20 SYNERGY-LFSW35105-20 Datasheet
651Kb / 8P
   INTELLIGENT INTERACTIVE SYNTHESIZER
LFSW35105-50 SYNERGY-LFSW35105-50 Datasheet
469Kb / 7P
   INTELLIGENT INTERACTIVE SYNTHESIZER
More results

同様の説明 - LFSW35105-100

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SYNERGY MICROWAVE CORPO...
FSW170280-50 SYNERGY-FSW170280-50 Datasheet
807Kb / 7P
   INTELLIGENT INTERACTIVE SYNTHESIZER
LFSW60170-50 SYNERGY-LFSW60170-50 Datasheet
553Kb / 3P
   INTELLIGENT INTERACTIVE SYNTHESIZER
MTS2500-110250-10 SYNERGY-MTS2500-110250-10 Datasheet
767Kb / 8P
   INTELLIGENT INTERACTIVE SYNTHESIZER
MTS2500-200400-10 SYNERGY-MTS2500-200400-10 Datasheet
667Kb / 8P
   INTELLIGENT INTERACTIVE SYNTHESIZER
FSW60135-50 SYNERGY-FSW60135-50 Datasheet
564Kb / 7P
   INTELLIGENT INTERACTIVE SYNTHESIZER
LFSW150320-25 SYNERGY-LFSW150320-25 Datasheet
430Kb / 7P
   INTELLIGENT INTERACTIVE SYNTHESIZER
MTS2500-300600-10 SYNERGY-MTS2500-300600-10 Datasheet
609Kb / 8P
   INTELLIGENT INTERACTIVE SYNTHESIZER
FSW190410-100 SYNERGY-FSW190410-100 Datasheet
522Kb / 4P
   INTELLIGENT INTERACTIVE SYNTHESIZER
KMTS2500-30525-10 SYNERGY-KMTS2500-30525-10 Datasheet
867Kb / 8P
   INTELLIGENT INTERACTIVE SYNTHESIZER
MFSH432493-100 SYNERGY-MFSH432493-100 Datasheet
480Kb / 7P
   INTELLIGENT INTERACTIVE SYNTHESIZER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com