データシートサーチシステム |
|
TC2054-2.85VCTTR データシート(PDF) 6 Page - Microchip Technology |
|
TC2054-2.85VCTTR データシート(HTML) 6 Page - Microchip Technology |
6 / 22 page TC2054/2055/2186 DS21663D-page 6 © 2009 Microchip Technology Inc. Note: Unless otherwise indicated, VIN = VR + 1V, IL = 100 µA, COUT = 3.3 µF, SHDN > VIH, TA = +25°C. FIGURE 2-7: IDD vs. Temperature. FIGURE 2-8: Output Voltage vs. Temperature. FIGURE 2-9: Output Voltage vs. Temperature. FIGURE 2-10: Output Voltage vs. Output Current. FIGURE 2-11: Output Voltage vs. Supply Voltage. FIGURE 2-12: Dropout Voltage vs. Supply Voltage. VIN = 2.8V 65.00 63.00 61.00 59.00 57.00 55.00 53.00 -45 5 55 105 155 Temperature (°C) VOUT = 1.8V 2.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 -50 -35 -20 -5 10 25 40 55 70 85 100 115 130 145 IOUT = 0.1mA VOUT = 2.8V VIN = 6.5V VIN = 3.8V VIN = 6.0V Temperature (˚C) -50 -35 -20 -5 10 25 40 55 70 85 100 115 130 145 Temperature (˚C) VIN = 6.5V VIN = 6.0V VIN = 2.8V IOUT = 0.1mA VOUT = 1.8V 1.9 1.86 1.84 1.82 1.8 1.78 1.76 1.74 1.72 1.88 1.7 1.7 1.72 1.74 1.76 1.78 1.8 1.82 1.84 1.86 1.88 1.9 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 VIN = 2.8V ILOAD (mA) 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 Temp = +130˚C Temp = -45˚C Temp = +25˚C 2.5 2.55 2.6 2.7 2.75 2.8 2.85 2.9 2.65 IOUT = 0.1mA VOUT = 2.8V VIN (V) 2.7 3.2 3.7 4.2 4.7 5.2 5.7 6.2 6.7 VIN (V) 1.7 1.72 1.74 1.76 1.78 1.8 1.82 1.84 1.86 1.88 1.9 Temp = +130˚C Temp = -45˚C Temp = +25˚C IOUT = 0.1mA VOUT = 1.8V |
同様の部品番号 - TC2054-2.85VCTTR |
|
同様の説明 - TC2054-2.85VCTTR |