データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC7MPB9307FT データシート(PDF) 8 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TC7MPB9307FT
部品情報  Low Voltage/Low Power 8-Bit Dual Supply Bus Switch
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TC7MPB9307FT データシート(HTML) 8 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TC7MPB9307FT Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TC7MPB9307FT Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TC7MPB9307FT Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TC7MPB9307FT Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TC7MPB9307FT Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TC7MPB9307FT Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TC7MPB9307FT Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TC7MPB9307FT Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor TC7MPB9307FT Datasheet HTML 12Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
TC7MPB9307FT/FK
2008-06-25
8
AC Waveform
Figure 5
tpLH, tpHL
Figure 6
tpLZ, tpZL
Outputs
enabled
Outputs
disabled
Outputs
enabled
Output (An or Bn)
Low to off to Low
10%
VOH
50%
tr 2.0 ns
tf 2.0 ns
GND
VCCA
50%
tpLZ
tpZL
Output Enable
Control
OE
10%
90%
90%
10%
Input
(An, Bn)
GND
VCCA
tr 2.0 ns
tf 2.0 ns
50%
Output
(Bn, An)
VOL
VOH
1/2 VCCA
tpLH
tpHL


同様の部品番号 - TC7MPB9307FT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MPB9326FK TOSHIBA-TC7MPB9326FK Datasheet
557Kb / 13P
   Low Voltage / Low Power Dual SPDT Supply Bus Switch
2017-02-23
TC7MPB9326FT TOSHIBA-TC7MPB9326FT Datasheet
557Kb / 13P
   Low Voltage / Low Power Dual SPDT Supply Bus Switch
2017-02-23
TC7MPB9326FT TOSHIBA-TC7MPB9326FT Datasheet
353Kb / 16P
   CMOS Digital Integrated Circuits Silicon Monolithic
2022-06-22 Rev.5.0
TC7MPB9326FT TOSHIBA-TC7MPB9326FT_V01 Datasheet
353Kb / 16P
   CMOS Digital Integrated Circuits Silicon Monolithic
2022-06-22 Rev.5.0
TC7MPB9327FK TOSHIBA-TC7MPB9327FK Datasheet
557Kb / 13P
   Low Voltage / Low Power Dual SPDT Supply Bus Switch
2017-02-23
More results

同様の説明 - TC7MPB9307FT

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC7WPB9306FC TOSHIBA-TC7WPB9306FC Datasheet
372Kb / 13P
   Low Voltage/Low Power 2-Bit Dual Supply Bus Switch
TC7SPB9306TU TOSHIBA-TC7SPB9306TU Datasheet
342Kb / 12P
   Low Voltage / Low Power 1-Bit Dual Supply Bus Switch
TC7MPB9326FT TOSHIBA-TC7MPB9326FT Datasheet
557Kb / 13P
   Low Voltage / Low Power Dual SPDT Supply Bus Switch
2017-02-23
TC7SP3125TU TOSHIBA-TC7SP3125TU Datasheet
224Kb / 10P
   Low Voltage/Low Power 1-Bit Dual Supply Bus Buffer
TC7SPN3125TU TOSHIBA-TC7SPN3125TU Datasheet
224Kb / 10P
   Low Voltage/Low Power 1-Bit Dual Supply Bus Buffer
TC7SP3125CFC TOSHIBA-TC7SP3125CFC Datasheet
166Kb / 10P
   Low Voltage/Low Power 1-Bit Dual Supply Bus Buffer
2009-02-02
TC7SPN3125CFC TOSHIBA-TC7SPN3125CFC Datasheet
226Kb / 10P
   Low Voltage/Low Power 1-Bit Dual Supply Bus Buffer
2014-03-01
TC7MPS3125FTG TOSHIBA-TC7MPS3125FTG Datasheet
306Kb / 22P
   Low Voltage/Low Power 1 3-Bit Dual Supply Bus Transceiver
TC7MPS3125FK TOSHIBA-TC7MPS3125FK Datasheet
322Kb / 23P
   Low Voltage/Low Power 1 3-Bit Dual Supply Bus Transceiver
2011-07-21
TC7SP3066TU TOSHIBA-TC7SP3066TU Datasheet
186Kb / 10P
   Low Voltage Dual Supply Single Bus Switch (analog)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com