データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TLP3215 データシート(PDF) 3 Page - Toshiba Semiconductor

部品番号 TLP3215
部品情報  PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
ホームページ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLP3215 データシート(HTML) 3 Page - Toshiba Semiconductor

  TLP3215_08 Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLP3215_08 Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLP3215_08 Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLP3215_08 Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLP3215_08 Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLP3215_08 Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLP3215_08 Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
TLP3215
2008-03-03
3
Coupled Electrical Characteristics (Ta = 25°C)
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN
TYP.
MAX
UNIT
Trigger LED Current
IFT
ION = 100 mA
4
mA
Return LED Current
IFC
IOFF = 10 μA
0.2
0.75
mA
On-State Resistance
RON
ION = 300 mA, IF = 5 mA, t < 1 s
1.0
1.5
Ω
Isolation Characteristics (Ta = 25°C)
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN
TYP.
MAX
UNIT
Capacitance Input to Output
CS
VS = 0 V, f = 1 MHz
0.3
pF
Isolation Resistance
RS
VS = 500 V, R.H. ≤ 60%
5
× 1010
1014
Ω
AC, 1 minute
1500
AC, 1 second (in oil)
3000
Vrms
Isolation Voltage
BVS
DC, 1 minute (in oil)
3000
Vdc
Switching Characteristics (Ta = 25°C)
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST CONDITION
MIN
TYP.
MAX
UNIT
Turn-on Time
tON
200
500
Turn-off Time
tOFF
RL = 200 Ω
(Note)
VDD = 10 V, IF = 5 mA
200
500
μs
Note: SWITCHING TIME TEST CIRCUIT
4
RL
VDD
VOUT
3
1
2
IF
VOUT
IF
tON
tOFF
90%
10%


同様の部品番号 - TLP3215_08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLP3215 TOSHIBA-TLP3215 Datasheet
248Kb / 7P
   LOGIC IC TESTERS / MEMORY TESTERS
More results

同様の説明 - TLP3215_08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLP599G TOSHIBA-TLP599G Datasheet
191Kb / 6P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3212 TOSHIBA-TLP3212 Datasheet
211Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3213 TOSHIBA-TLP3213_08 Datasheet
184Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3217 TOSHIBA-TLP3217 Datasheet
202Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3216 TOSHIBA-TLP3216_08 Datasheet
184Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3230 TOSHIBA-TLP3230_08 Datasheet
185Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3214 TOSHIBA-TLP3214_08 Datasheet
183Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP594G TOSHIBA-TLP594G Datasheet
136Kb / 4P
   Photocoupler Photo Relay
TLP179D TOSHIBA-TLP179D Datasheet
125Kb / 4P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
TLP3203 TOSHIBA-TLP3203 Datasheet
205Kb / 7P
   PHOTOCOUPLER PHOTO RELAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com