データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM15C-1205SZ データシート(PDF) 3 Page - AIMTEC

部品番号 AM15C-1205SZ
部品情報  15Watt | DC-DC Converter
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AIMTEC [AIMTEC]
ホームページ  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM15C-1205SZ データシート(HTML) 3 Page - AIMTEC

  AM15C-1205SZ Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM15C-1205SZ Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM15C-1205SZ Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM15C-1205SZ Datasheet HTML 4Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Series AM15C-Z
15Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R11
3 of 4
North America only
Safety Specifications
Parameters
Agency Approvals
CE
EN 55022 Class A
EN 61000-4-2 Perf. Criteria A
EN 61000-4-3 Perf. Criteria A
EN 61000-4-4 Perf. Criteria A (external 220uF/100V cap required)
EN 61000-4-5 Perf. Criteria A (external 220uF/100V cap required)
EN 61000-4-6 Perf. Criteria A
EN 61000-4-8 Perf. Criteria A
Standards
NOTE: also designed to meet IEC 60950-1:2001
Test Circuits
Notes
1. Input filter (C1, C2, L) are needed to meet conducted emission (EN 55022 Class A) and should be mounted as close as possible to the
converter.
Pin Out Specifications
Pin
Single
Dual
1
+ V input
+ V input
2
- V input
- V input
3
On/Off Control
On/Off Control
4
+ V output
+ V output
5
Trim
Common
6
- V output
- V output
DC/DC
Converter
+V input
- V input
+V output
-V output
Load
C2
2.2uF/100V
C1
2.2uF/100V
L 12uH
+
-


同様の部品番号 - AM15C-1205SZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AIMTEC
AM15C-1205SZ AIMTEC-AM15C-1205SZ Datasheet
142Kb / 4P
   15Watt | DC-DC Converter
More results

同様の説明 - AM15C-1205SZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AIMTEC
AM15CW-FZ AIMTEC-AM15CW-FZ Datasheet
159Kb / 3P
   15Watt | DC-DC Converter
AM15C-Z AIMTEC-AM15C-Z_12 Datasheet
142Kb / 4P
   15Watt | DC-DC Converter
logo
List of Unclassifed Man...
FEC15 ETC-FEC15 Datasheet
135Kb / 2P
   15WATT DC-DC CONVERTER
logo
AIMTEC
AM15T-Z AIMTEC-AM15T-Z_13 Datasheet
318Kb / 3P
   15Watt | DC-DC Converter
AM15CW-Z AIMTEC-AM15CW-Z_13 Datasheet
320Kb / 4P
   15Watt | DC-DC Converter
AM15CW-Z AIMTEC-AM15CW-Z_12 Datasheet
308Kb / 4P
   15Watt | DC-DC Converter
AM15T-Z AIMTEC-AM15T-Z Datasheet
385Kb / 3P
   15Watt | DC-DC Converter
AM15C-Z AIMTEC-AM15C-Z_13 Datasheet
715Kb / 4P
   15Watt | DC-DC Converter
AM15CW-Z AIMTEC-AM15CW-Z Datasheet
292Kb / 4P
   15Watt | DC-DC Converter
logo
GAPTEC Electronic GmbH ...
15ACEW GAPTEC-15ACEW Datasheet
580Kb / 5P
   15Watt - AC-DC converter
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com