データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BAT42WG データシート(PDF) 2 Page - Zowie Technology Corporation

部品番号 BAT42WG
部品情報  SCHOTTKY DIODES
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ZOWIE [Zowie Technology Corporation]
ホームページ  http://www.zowie.com.tw
Logo ZOWIE - Zowie Technology Corporation

BAT42WG データシート(HTML) 2 Page - Zowie Technology Corporation

  BAT42WG Datasheet HTML 1Page - Zowie Technology Corporation BAT42WG Datasheet HTML 2Page - Zowie Technology Corporation BAT42WG Datasheet HTML 3Page - Zowie Technology Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
10
100
10
1
10
10
1000
2
4
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
100
300
400
500
600
700
1
0.1
16
100
80
60
40
20
0
15
14
13
12
11
10
FIG. 1 - FORWARD CHARACTERISTICS
FIG. 2 - FORWARD CHARACTERISTICS
FORWARD VOLTAGE VF( mV )
REVERSE CHARACTERISTICS
REVERSE CHARACTERISTICS
REVERSE VOLTAGE VR( mV )
REVERSE VOLTAGE VR( V )
FORWARD VOLTAGE VF( mV )
TYPITAL CHARACTERISTICS
BAT42WG
Zowie Technology Corporation
REV. 0
Zowie Technology Corporation


同様の部品番号 - BAT42WG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sangdest Microelectroni...
BAT42W SMC-BAT42W Datasheet
179Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODE
logo
Pan Jit International I...
BAT42W PANJIT-BAT42W Datasheet
61Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER DIODES
logo
Chip Integration Techno...
BAT42W CITC-BAT42W Datasheet
90Kb / 3P
   200mA Surface Mount Small Signal Diodes
logo
Tak Cheong Electronics ...
BAT42W TAK_CHEONG-BAT42W Datasheet
124Kb / 4P
   400mW SOD-123 SURFACE MOUNT Small Outline Flat Lead Plastic Package Fast Switching Schottky Barrier Diode
logo
Pan Jit International I...
BAT42W PANJIT-BAT42W Datasheet
78Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER
More results

同様の説明 - BAT42WG

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AiT Semiconductor Inc.
B0520W AITSEMI-B0520W Datasheet
531Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODES
REV1.0
B0520WS AITSEMI-B0520WS Datasheet
522Kb / 4P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODES
REV1.0
logo
Unisonic Technologies
SD106WS UTC-SD106WS Datasheet
84Kb / 3P
   SCHOTTKY DIODES
logo
General Semiconductor
SD101A GE-SD101A Datasheet
107Kb / 3P
   Schottky Diodes
BAT17 GE-BAT17 Datasheet
81Kb / 1P
   SCHOTTKY DIODES
BAT46 GE-BAT46 Datasheet
41Kb / 2P
   Schottky Diodes
BAT54 GE-BAT54 Datasheet
51Kb / 2P
   Schottky Diodes
BAT54WS GE-BAT54WS Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY DIODES
LL41 GE-LL41 Datasheet
42Kb / 2P
   Schottky Diodes
LL103A GE-LL103A Datasheet
131Kb / 3P
   Schottky Diodes
logo
Rectron Semiconductor
SD101AWS RECTRON-SD101AWS Datasheet
52Kb / 3P
   SCHOTTKY DIODES
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com