データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N4746A データシート(PDF) 2 Page - Weitron Technology

部品番号 1N4746A
部品情報  Axial Lead Zener Diodes SMALL SIGNAL ZENER DIODES 1.0 WATTS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WEITRON [Weitron Technology]
ホームページ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

1N4746A データシート(HTML) 2 Page - Weitron Technology

  1N4746A Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology 1N4746A Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology 1N4746A Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
WEITRON
http//www.weitron.com.tw
Maximum Ratings and Electrical Characteristics (TA=25°C Unless Otherwise Noted)
Symbol
Unit
TA≤ 50°C
P V
1.0
W
T j
200
°C
T stg
-65~+175
°C
RθJA
Electrical Characteristics
Min
Max
Unit
IF=200mA
VF
1.2
-
-
V
Parameter
Symbol
Parameter
Power dissipation
Storage temperature range
Junction temperature
Junction ambient
K/W
100
IZ
Z-current
mA
PV/VZ
I=9.5mm(3/8”) TL=constant
Value
Forward voltage
Typ
2/3
1N4728A Thru 1N4761A
17-Jan-07


同様の部品番号 - 1N4746A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
1N4746A PHILIPS-1N4746A Datasheet
31Kb / 6P
   Voltage regulator diodes
1996 Apr 26
logo
Vishay Siliconix
1N4746A VISHAY-1N4746A Datasheet
81Kb / 4P
   Zener Diodes
Rev. 2.3. 13-Nov-12
logo
Renesas Technology Corp
1N4746A RENESAS-1N4746A Datasheet
166Kb / 6P
   Silicon Planar Zener Diodes for Stabilized Power Supply
logo
Dongguan City Niuhang E...
1N4746A NIUHANG-1N4746A Datasheet
354Kb / 3P
   PLASTIC-ENCAPSULATE ZENER DIODE
logo
List of Unclassifed Man...
1N4746A ETC1-1N4746A Datasheet
56Kb / 2P
   ZENER DIODES
More results

同様の説明 - 1N4746A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Weitron Technology
BZX84B2V0 WEITRON-BZX84B2V0 Datasheet
832Kb / 4P
   SMALL SIGNAL ZENER DIODES 225m WATTS
logo
Pan Jit International I...
GDZ2.0 PANJIT-GDZ2.0 Datasheet
66Kb / 4P
   AXIAL LEAD ZENER DIODES
logo
Weitron Technology
BZX85C WEITRON-BZX85C Datasheet
870Kb / 4P
   Axial Lead Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
GDZJ2.0 PANJIT-GDZJ2.0_08 Datasheet
92Kb / 4P
   AXIAL LEAD ZENER DIODES
logo
Anova Technologies CO.,...
2EZ5.6D5 ANOVA-2EZ5.6D5 Datasheet
245Kb / 3P
   Axial Lead Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
GDZJ2.0 PANJIT-GDZJ2.0 Datasheet
146Kb / 5P
   AXIAL LEAD ZENER DIODES
logo
Anova Technologies CO.,...
3EZ5.6D5 ANOVA-3EZ5.6D5 Datasheet
251Kb / 3P
   Axial Lead Zener Diodes
logo
Weitron Technology
1N4728A WEITRON-1N4728A_10 Datasheet
2Mb / 4P
   Axial Lead Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
BZX55C2V4 PANJIT-BZX55C2V4 Datasheet
80Kb / 3P
   AXIAL LEAD ZENER DIODES
logo
Anova Technologies CO.,...
1N4728A ANOVA-1N4728A Datasheet
240Kb / 3P
   Axial Lead Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com