データシートサーチシステム |
|
1N4761A データシート(PDF) 3 Page - Weitron Technology |
|
1N4761A データシート(HTML) 3 Page - Weitron Technology |
3 / 3 page WEITRON http//www.weitron.com.tw 3/3 1N4728A Thru 1N4761A 17-Jan-07 VZnom1) IZT for rzjT rzjK at IZK IR at VR V mA Ω Ω mA μ A V 1N4728A 3.3 76 <10 <400 1 <100 1 1N4729A 3.6 69 <10 <400 1 <100 1 1N4730A 3.9 64 <9 <400 1 <50 1 1N4731A 4.3 58 <9 <400 1 <10 1 1N4732A 4.7 53 <8 <500 1 <10 1 1N4733A 5.1 49 <7 <550 1 <10 1 1N4734A 5.6 45 <5 <600 1 <10 2 1N4735A 6.2 41 <2 <700 1 <10 3 1N4736A 6.8 37 <3.5 <700 1 <10 4 1N4737A 7.5 34 <4.0 <700 0. 5 <10 5 1N4738A 8.2 31 <4.5 <700 0. 5 <10 6 1N4739A 9.1 28 <5.0 <700 0. 5 <10 7 1N4740A 10 25 <7 <700 0.25 <10 7.6 1N4741A 11 23 <8 <700 0.25 <5 8.4 1N4742A 12 21 <9 <700 0.25 <5 9.1 1N4743A 13 19 <10 <700 0.25 <5 9.9 1N4744A 15 17 <14 <700 0.25 <5 11.4 1N4745A 16 15.5 <16 <700 0.25 <5 12.2 1N4746A 18 14 <20 <750 0.25 <5 13.7 1N4747A 20 12.5 <22 <750 0.25 <5 15.2 1N4748A 22 11.5 <23 <750 0.25 <5 16.7 1N4749A 24 10.5 <25 <750 0.25 <5 18.2 1N4750A 27 9.5 <35 <750 0.25 <5 20.6 1N4751A 30 8.5 <40 <1000 0.25 <5 22.8 1N4752A 33 7.5 <45 <1000 0.25 <5 25.1 1N4753A 36 7.0 <50 <1000 0.25 <5 27.4 1N4754A 39 6.5 <60 <1000 0.25 <5 29.7 1N4755A 43 6.0 <70 <1500 0.25 <5 32.7 1N4756A 47 5.5 <80 <1500 0.25 <5 35.8 1N4757A 51 5.0 <95 <1500 0.25 <5 38.8 1N4758A 56 4.5 <110 <2000 0.25 <5 42.6 1N4759A 62 4.0 <125 <2000 0.25 <5 47.1 1N4760A 68 3.7 <150 <2000 0.25 <5 51.7 1N4761A 75 3.3 <175 <2000 0.25 <5 56 1) Based on DC-measurement at thermal equilibrium while maintaining the lead temperature(TL)at 30℃, 9.5mm(3/8”) from the diode body. Type |
同様の部品番号 - 1N4761A |
|
同様の説明 - 1N4761A |