データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC-4532CC726EF-A80 データシート(PDF) 4 Page - Elpida Memory

部品番号 MC-4532CC726EF-A80
部品情報  32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ELPIDA [Elpida Memory]
ホームページ  http://www.elpida.com/en
Logo ELPIDA - Elpida Memory

MC-4532CC726EF-A80 データシート(HTML) 4 Page - Elpida Memory

  MC-4532CC726EF-A80 Datasheet HTML 1Page - Elpida Memory MC-4532CC726EF-A80 Datasheet HTML 2Page - Elpida Memory MC-4532CC726EF-A80 Datasheet HTML 3Page - Elpida Memory MC-4532CC726EF-A80 Datasheet HTML 4Page - Elpida Memory MC-4532CC726EF-A80 Datasheet HTML 5Page - Elpida Memory MC-4532CC726EF-A80 Datasheet HTML 6Page - Elpida Memory MC-4532CC726EF-A80 Datasheet HTML 7Page - Elpida Memory MC-4532CC726EF-A80 Datasheet HTML 8Page - Elpida Memory MC-4532CC726EF-A80 Datasheet HTML 9Page - Elpida Memory Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
4
MC-4532CC726
Data Sheet E0053N10
Block Diagram
DQMB0
/CS0
/WE
DQM
D0
/CS
/WE
D1
DQM
/CS
/WE
D2
/WE
DQ 4
DQ 7
DQ 0
DQ 2
DQ 6
DQ 5
DQ 3
DQ 1
D5
DQM
/CS
/WE
D7
DQM
/CS
/WE
D8
DQM
/CS
/WE
D4
DQM
/CS
/WE
DQM
D3
/CS
/WE
CB 0
CB 1
CB 2
CB 3
CB 4
CB 5
CB 6
CB 7
A0 - A11
A0 - A11: D0 - D17
SERIAL PD
SCL
SDA
A0
A1
A2
SA0 SA1 SA2
DQMB1
DQMB4
DQMB7
DQMB6
DQMB3
D9
/CS
/WE
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
D10
/CS
/WE
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
D11
/CS
/WE
DQ 3
DQ 0
DQ 7
DQ 5
DQ 1
DQ 2
DQ 4
DQ 6
D14
/CS
/WE
D12
/WE
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
D13
DQM
/CS
/WE
D16
DQM
/CS
/WE
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
D17
/CS
/WE
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQMB2
/CS2
/CS3
/CS1
/CS
DQM
DQM
DQM
/CS
DQM
DQM
DQM
DQM
BA1
A12: D0 - D17
/RAS
/RAS: D0 - D17
/CAS
/CAS: D0 - D17
CKE0
CKE: D0 - D8
VCC
D0 - D17
D0 - D17
VSS
CKE1
CKE: D9-D17
D6
DQM
/CS
/WE
DQMB5
D15
/CS
/WE
DQM
BA0
A13: D0 - D17
C
DQ 1
DQ 2
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQ 0
DQ 9
DQ 10
DQ 11
DQ 12
DQ 13
DQ 14
DQ 15
DQ 8
DQ 33
DQ 34
DQ 35
DQ 36
DQ 37
DQ 38
DQ 39
DQ 32
DQ 41
DQ 42
DQ 43
DQ 44
DQ 45
DQ 46
DQ 47
DQ 40
DQ 17
DQ 18
DQ 19
DQ 20
DQ 21
DQ 22
DQ 23
DQ 16
DQ 25
DQ 26
DQ 27
DQ 28
DQ 29
DQ 30
DQ 31
DQ 24
DQ 49
DQ 50
DQ 51
DQ 52
DQ 53
DQ 54
DQ 55
DQ 48
DQ 57
DQ 58
DQ 59
DQ 60
DQ 61
DQ 62
DQ 63
DQ 56
CLK0
CLK2
3.3 pF
CLK1
CLK3
3.3 pF
C
LK: D0, D1, D2, D5, D6
C
LK: D9, D10, D11, D14, D15
C
LK: D3, D4, D7, D8
C
LK: D12, D13, D16, D17
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQ 2
DQ 0
DQ 1
DQ 3
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQ 7
DQ 6
DQ 5
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 4
DQ 7
DQ 6
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 5
DQ 6
DQ 5
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 7
DQ 6
DQ 5
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 7
DQ 3
DQ 0
DQ 1
DQ 2
DQ 4
DQ 5
DQ 6
DQ 7
DQ 6
DQ 5
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 7
DQ 7
DQ 6
DQ 5
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 4
DQ 6
DQ 5
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 7
DQ 6
DQ 5
DQ 4
DQ 3
DQ 2
DQ 1
DQ 0
DQ 7
DQMB5
10 k
WP
47 k
Remarks 1. The value of all resistors is 10
Ω except CKE1 and WP.
2. D0 - D17:
µPD45128841 (4M words × 8 bits × 4 banks)


同様の部品番号 - MC-4532CC726EF-A80

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
MC-4532CC726EF-A80 NEC-MC-4532CC726EF-A80 Datasheet
153Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results

同様の説明 - MC-4532CC726EF-A80

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
MC-4532CC726 NEC-MC-4532CC726 Datasheet
153Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CC726XFA ELPIDA-MC-4532CC726XFA Datasheet
181Kb / 14P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4532CC727 NEC-MC-4532CC727 Datasheet
220Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CC727 ELPIDA-MC-4532CC727 Datasheet
172Kb / 16P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CC727XFA ELPIDA-MC-4532CC727XFA Datasheet
174Kb / 14P
   32M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CD647XFA ELPIDA-MC-4532CD647XFA Datasheet
171Kb / 14P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
NEC
MC-4532CD647 NEC-MC-4532CD647 Datasheet
207Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CD646 NEC-MC-4532CD646 Datasheet
148Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-4532CD647 ELPIDA-MC-4532CD647 Datasheet
167Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-4532CD646 ELPIDA-MC-4532CD646 Datasheet
170Kb / 16P
   32M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com