データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DZ23C15 データシート(PDF) 1 Page - Weitron Technology

部品番号 DZ23C15
部品情報  Surface Mount Zener Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WEITRON [Weitron Technology]
ホームページ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

DZ23C15 データシート(HTML) 1 Page - Weitron Technology

  DZ23C15 Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology DZ23C15 Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology DZ23C15 Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology DZ23C15 Datasheet HTML 4Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Surface Mount Zener Diode
SOT-23
* Dual zeners common cathode conguration
* 300mW Power Dissipation
* Ideally suited for automated insertion
* Zener Voltages from 2.7V -51V
Features:
DZ23C2V7 Series
WEITRON
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
2
1
3
1/4
21-Jan-08
Lead(Pb)-Free
P b
SMALL SIGNAL
ZENER DIODES
300m WATTS
1
2
3
Unit:mm
Dim
A
B
C
D
E
G
H
J
K
L
M
Min
0.35
1.19
2.10
0.85
0.46
1.70
2.70
0.01
0.89
0.30
0.076
Max
0.51
1.40
3.00
1.05
1.00
2.10
3.10
0.13
1.10
0.61
0.25
SOT-23 Outline Dimensions


同様の部品番号 - DZ23C15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
DZ23C15 VISHAY-DZ23C15 Datasheet
53Kb / 4P
   300 mW Dual Surface Mount Zener Diodes
Rev. 1, 01-Apr-99
DZ23C15 VISHAY-DZ23C15 Datasheet
120Kb / 7P
   Small Signal Zener Diodes, Dual
Rev. 2.0, 08-Nov-16
logo
Diodes Incorporated
DZ23C15 DIODES-DZ23C15 Datasheet
60Kb / 3P
   300mW DUAL SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18002 Rev. 8 - 2
logo
Micro Commercial Compon...
DZ23C15 MCC-DZ23C15 Datasheet
261Kb / 4P
   300 mW Zener Diode 2.4 to 75 Volts
logo
Diodes Incorporated
DZ23C15 DIODES-DZ23C15 Datasheet
391Kb / 4P
   300mW DUAL SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS18002 Rev. 14 - 2
More results

同様の説明 - DZ23C15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rectron Semiconductor
BZX84C3V3 RECTRON-BZX84C3V3 Datasheet
20Kb / 2P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODE
logo
Comchip Technology
CZRM27C3V6P COMCHIP-CZRM27C3V6P Datasheet
88Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diode
CZRA3011 COMCHIP-CZRA3011 Datasheet
118Kb / 5P
   Surface Mount Zener Diode
logo
Diodes Incorporated
BZT52C2V0S DIODES-BZT52C2V0S Datasheet
54Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS30093 Rev. 9 - 2
logo
Bruckewell Technology L...
BZT52C2V0S BWTECH-BZT52C2V0S Datasheet
480Kb / 4P
   Surface mount zener diode
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SMBJ5913B BILIN-SMBJ5913B Datasheet
243Kb / 5P
   Surface mount zener diode
logo
Microdiode Electronics ...
BZT52C2V0 CHENDA-BZT52C2V0 Datasheet
1Mb / 4P
   Surface mount zener diode
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
MMSZ5221BS SECOS-MMSZ5221BS Datasheet
166Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diode
logo
Diodes Incorporated
BZT52C5V1LP DIODES-BZT52C5V1LP Datasheet
274Kb / 4P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODE
DS30506 Rev. 11 - 2
logo
Taiwan Semiconductor Co...
MMSZ5221B TSC-MMSZ5221B Datasheet
59Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diode
logo
Weitron Technology
MMBZ5221BW WEITRON-MMBZ5221BW Datasheet
369Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com