データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SA18 データシート(PDF) 6 Page - GOOD-ARK Electronics

部品番号 SA18
部品情報  Transient Voltage Suppressors
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GOOD-ARK [GOOD-ARK Electronics]
ホームページ  http://www.goodark.com
Logo GOOD-ARK - GOOD-ARK Electronics

SA18 データシート(HTML) 6 Page - GOOD-ARK Electronics

  SA18 Datasheet HTML 1Page - GOOD-ARK Electronics SA18 Datasheet HTML 2Page - GOOD-ARK Electronics SA18 Datasheet HTML 3Page - GOOD-ARK Electronics SA18 Datasheet HTML 4Page - GOOD-ARK Electronics SA18 Datasheet HTML 5Page - GOOD-ARK Electronics SA18 Datasheet HTML 6Page - GOOD-ARK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
581
S
E
V
R
U
C
C
I
T
S
I
R
E
T
C
A
R
A
H
C
D
N
A
S
G
N
I
T
A
R
(T
A = 25
oC unless otherwise noted)


同様の部品番号 - SA18

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Chongqing Pingwei Enter...
SA18 CHONGQING-SA18 Datasheet
226Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Pan Jit International I...
SA18 PANJIT-SA18 Datasheet
169Kb / 6P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 5.0 TO 170 Volts 500 Watt Peak Pulse Power)
logo
First Components Intern...
SA18 FCI-SA18 Datasheet
178Kb / 4P
   5.0V to 170V GPP TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SA18 LUGUANG-SA18 Datasheet
196Kb / 3P
   500W Transient Voltage Suppressor
logo
Shanghai Semitech Semic...
SA18 SEMITECH-SA18 Datasheet
244Kb / 6P
   Uni-directional Versions Available
More results

同様の説明 - SA18

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
EPCOS
B72540E0170K062 EPCOS-B72540E0170K062 Datasheet
191Kb / 14P
   Ceramic transient voltage suppressors Ceramic transient voltage suppressors
logo
Fairchild Semiconductor
1V5KE6V8A FAIRCHILD-1V5KE6V8A Datasheet
85Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressors
logo
Silicon Standard Corp.
SA5.0 SSC-SA5.0 Datasheet
677Kb / 8P
   Transient Voltage Suppressors
logo
ON Semiconductor
NUP3115UPMU ONSEMI-NUP3115UPMU Datasheet
157Kb / 4P
   Transient Voltage Suppressors
September, 2009??Rev. 1
logo
New Jersey Semi-Conduct...
TVS505 NJSEMI-TVS505 Datasheet
73Kb / 2P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
ESD05C SECOS-ESD05C_15 Datasheet
200Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressors
SZMD03C SECOS-SZMD03C_15 Datasheet
193Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressors
SZMD15C SECOS-SZMD15C_15 Datasheet
101Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressors
logo
Solid States Devices, I...
T00002B SSDI-T00002B Datasheet
96Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressors
logo
Central Semiconductor C...
CSL05 CENTRAL-CSL05 Datasheet
280Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSESD05 SECOS-SSESD05_15 Datasheet
313Kb / 2P
   Transient Voltage Suppressors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com