データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PZT159 データシート(PDF) 3 Page - Weitron Technology

部品番号 PZT159
部品情報  PNP Silicon Planar High Current Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WEITRON [Weitron Technology]
ホームページ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

PZT159 データシート(HTML) 3 Page - Weitron Technology

  PZT159 Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology PZT159 Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology PZT159 Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology PZT159 Datasheet HTML 4Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
3/4
0.0
0.001
0.01
0.1
1
10 20
0.001
0.01
0.1
1
10 20
0.001
0.01
0.1
1
10 20
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
0.0
300
100
200
-55˚C
+25˚C
+100˚C
VCE=-1V
+175˚C
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
Collector Current(A)
TA=25˚C
TA=25˚C
IC/IB=50
IC/IB=10
Fig.2 Saturation Voltage - Collector Current
Collector Current(A)
Fig.1 Current Gain - Collector Current
Collector Current(A)
Fig.4 Saturation Voltage - Collector Current
Collector Emitter Current(A)
Fig.6 Safe Operating Area
Collector Current(A)
Fig.3 Saturation Voltage - Collector Current
Collector Current(A)
Fig.5 On Voltage - Collector Current
0.001
0.01
0.1
1
10 20
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
0.001
0.01
0.1
1
10 20
0.1
1
10
100
0.0
0.2
0.4
0.6
0.1
1
10
100
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
-55˚C
+25˚C
+100˚C
+175˚C
0.1ms
1.0ms
10ms
100ms
1s
D.C.
VCE=-1V
-55˚C
+25˚C
+100˚C
-55˚C
+25˚C
+175˚C
IC / IB=10
IC / IB=10
PZT159
11-Jul-07


同様の部品番号 - PZT159

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
PZT159 SECOS-PZT159 Datasheet
562Kb / 2P
   High Current Transistor
PZT159 SECOS-PZT159_15 Datasheet
562Kb / 2P
   PNP Silicon Planar
More results

同様の説明 - PZT159

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Weitron Technology
PZT951 WEITRON-PZT951 Datasheet
193Kb / 4P
   PNP Silicon Planar High Current Transistor
logo
E-Tech Electronics LTD
GL949 ETL-GL949 Datasheet
454Kb / 2P
   PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT TRANSISTOR
logo
GTM CORPORATION
GL159 GTM-GL159 Datasheet
326Kb / 2P
   PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT TRANSISTOR
GL949 GTM-GL949 Datasheet
452Kb / 2P
   PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT TRANSISTOR
GL359 GTM-GL359 Datasheet
330Kb / 2P
   PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
FZT949 KEXIN-FZT949 Datasheet
38Kb / 2P
   PNP Silicon Planar High Current (High Performance) Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
ZTX955STZ FAIRCHILD-ZTX955STZ Datasheet
76Kb / 3P
   PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH CURRENT TRANSISTOR
logo
Diodes Incorporated
ZTX951 DIODES-ZTX951 Datasheet
75Kb / 3P
   PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH CURRENT TRANSISTOR
ZTX968 DIODES-ZTX968 Datasheet
110Kb / 3P
   PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH CURRENT TRANSISTOR
ZTX953 DIODES-ZTX953 Datasheet
75Kb / 3P
   PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH CURRENT TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com