データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMA5944B データシート(PDF) 3 Page - Weitron Technology

部品番号 SMA5944B
部品情報  Surface Mount Zener Diodes
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WEITRON [Weitron Technology]
ホームページ  http://www.weitron.com.tw
Logo WEITRON - Weitron Technology

SMA5944B データシート(HTML) 3 Page - Weitron Technology

  SMA5944B Datasheet HTML 1Page - Weitron Technology SMA5944B Datasheet HTML 2Page - Weitron Technology SMA5944B Datasheet HTML 3Page - Weitron Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
WEITRON
http://www.weitron.com.tw
SMA5921B series
3/3
23-Oct-06
FIG 3. ZENER VOLTAGE-10 TO 12 VOLTS
0
25
75
125
50
100
150
175
4
5
1.5
1.0
0.5
0
0
20
60
40
80 100 120 140 160 180 200
120
100
60
80
20
40
0
TL,LEADTEMPERATURE(°C)
VZ, ZENERVOLTAGE(VOLTS)
VZ@IZT
FIG 1. STEADY STATE POWERDERATING
-4
-2
0
2
6
8
4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VZ,ZENERVOLTAGE(VOLTS)
FIG 2. ZENER VOLTAGE-TO 12 VOLTS
VZ@IZT
1
10
100
1000
0.5
1
1.0
100
100
FIG 4. EFFECT OF ZENER CURRENT
IZ , ZENER TEST CURRENT (mA)
TJ - 25°C
IZ(ms) = 0.1 IZ(dc)
VZ = 150V
91V
62V
22V
12V
6.8V
200
100
70
50
30
20
10
7
5
3
2
5
7
10
20
30
50
70
100
10mA
20mA
1K
500
300
200
100
50
30
20
10
0.1 0.2 0.3 5
1
2 3 5
0 20
50 100
100
50
30
20
10
5
3
2
1
0.5
0.3
0.2
0.1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
100
50
30
20
10
5
3
2
1
0.5
0.3
0.2
0.1
0
10 20 30 40
50 60 70
80 90 100
VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
Fig.7 VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
PW, PULSE WIDTH (ms)
Fig.8 VZ, ZENER VOLTAGE (VOLTS)
Fig 5. VZ = 6.8 THRU10VOLTS
Fig 6.VZ=12 THRU 82 VOLTS
Iz(dc) =1mA
Iz(ms) = 0.1Iz(dc)
RECTANGULAR NONREPETITIVE
WAVEFORM TJ = 25oC PRIOR TO
INITIAL PULSE
Typical Characteristics


同様の部品番号 - SMA5944B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMA5944B SECOS-SMA5944B Datasheet
317Kb / 4P
   1.5 Watts Surface Mount Zener Diode
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SMA5944B PACELEADER-SMA5944B Datasheet
361Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER TYPE
logo
Formosa MS
SMA5944B FORMOSA-SMA5944B Datasheet
990Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES 1.5 WATTS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMA5944B SECOS-SMA5944B Datasheet
264Kb / 3P
   1.5 Watts Surface Mount Zener Diode
logo
Yangzhou yangjie electr...
SMA5944B YANGJIE-SMA5944B Datasheet
403Kb / 4P
   Thyristor Surge Suppressors
More results

同様の説明 - SMA5944B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Comchip Technology
CZRW5221 COMCHIP-CZRW5221 Datasheet
77Kb / 4P
   Surface Mount Zener Diodes
CZRL47 COMCHIP-CZRL47 Datasheet
62Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
CZRB5926 COMCHIP-CZRB5926 Datasheet
73Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
Formosa MS
MM3Z FORMOSA-MM3Z Datasheet
543Kb / 5P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
BZM55-C2V4 PANJIT-BZM55-C2V4 Datasheet
75Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
GLZ2.0 PANJIT-GLZ2.0 Datasheet
111Kb / 4P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
GLZJ2.0 PANJIT-GLZJ2.0 Datasheet
151Kb / 5P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
GMZJ2.0 PANJIT-GMZJ2.0 Datasheet
159Kb / 5P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES
logo
Weitron Technology
BZT52C2V4 WEITRON-BZT52C2V4 Datasheet
106Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
ZS4728A WEITRON-ZS4728A Datasheet
337Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
ZMM55C WEITRON-ZMM55C Datasheet
332Kb / 4P
   Surface Mount Zener Diodes
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com