データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMA5921B データシート(PDF) 2 Page - PACELEADER INDUSTRIAL

部品番号 SMA5921B
部品情報  SURFACE MOUNT ZENER TYPE
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PACELEADER [PACELEADER INDUSTRIAL]
ホームページ  http://www.paceleader.tw
Logo PACELEADER - PACELEADER INDUSTRIAL

SMA5921B データシート(HTML) 2 Page - PACELEADER INDUSTRIAL

  SMA5921B Datasheet HTML 1Page - PACELEADER INDUSTRIAL SMA5921B Datasheet HTML 2Page - PACELEADER INDUSTRIAL SMA5921B Datasheet HTML 3Page - PACELEADER INDUSTRIAL  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Surge
Part No.
Vz
IzT
ZZT
ZZK
IZK
Current
( V )
( mA )
(Ω)
(Ω)
( mA )
(V)
( mA )
SMA5921B
6.8
55.1
2.5
200
1.0
2.5
5.2
221
SMA5922B
7.5
50.0
3.0
400
0.5
2.5
6.0
200
SMA5923B
8.2
45.7
3.5
400
0.5
2.5
6.5
183
SMA5924B
9.1
41.2
4.0
500
0.5
2.5
7.0
165
SMA5925B
10
37.5
4.5
500
0.25
2.5
8.0
150
SMA5926B
11
34.1
5.5
550
0.25
2.5
8.4
136
SMA5927B
12
31.2
6.5
550
0.25
0.5
9.1
125
SMA5928B
13
28.8
7.0
550
0.25
0.5
9.9
115
SMA5929B
15
25.0
9.0
600
0.25
0.5
11.4
100
SMA5930B
16
23.4
10
600
0.25
0.5
12.2
94
SMA5931B
18
20.8
12
650
0.25
0.5
13.7
83
SMA5932B
20
18.7
14
650
0.25
0.5
15.2
75
SMA5933B
22
17.0
17.5
650
0.25
0.5
16.7
68
SMA5934B
24
15.6
19
700
0.25
0.5
18.2
63
SMA5935B
27
13.9
23
700
0.25
0.5
20.6
56
SMA5936B
30
12.5
26
750
0.25
0.5
22.8
50
SMA5937B
33
11.4
33
800
0.25
0.5
25.1
45
SMA5938B
36
10.4
38
850
0.25
0.5
27.4
42
SMA5939B
39
9.6
45
900
0.25
0.5
29.7
38
SMA5940B
43
8.7
53
950
0.25
0.5
32.7
35
SMA5941B
47
8.0
67
1000
0.25
0.5
35.8
32
SMA5942B
51
7.3
70
1100
0.25
0.5
38.8
29
SMA5943B
56
6.7
86
1300
0.25
0.5
42.6
27
SMA5944B
62
6.0
100
1500
0.25
0.5
47.1
24
SMA5945B
68
5.5
120
1700
0.25
0.5
51.7
22
Electrical Characteristic (Ta=25°C)
IR @ VR
Suffix B for 5%
(μA)
SURFACE MOUNT ZENER TYPE
SURFACE MOUNT ZENER TYPE
o
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at TA=25 C unless otherwise noted)
thru
4
SMA5921B
SMA59 5B
2
www.paceleader.tw
SURFACE MOUNT ZENER DIODES 1.5 WATTS


同様の部品番号 - SMA5921B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMA5921B SECOS-SMA5921B Datasheet
317Kb / 4P
   1.5 Watts Surface Mount Zener Diode
logo
Weitron Technology
SMA5921B WEITRON-SMA5921B Datasheet
416Kb / 3P
   Surface Mount Zener Diodes
logo
Formosa MS
SMA5921B FORMOSA-SMA5921B Datasheet
990Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER DIODES 1.5 WATTS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMA5921B SECOS-SMA5921B Datasheet
264Kb / 3P
   1.5 Watts Surface Mount Zener Diode
logo
Yangzhou yangjie electr...
SMA5921B YANGJIE-SMA5921B Datasheet
403Kb / 4P
   Thyristor Surge Suppressors
More results

同様の説明 - SMA5921B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SMC5342B PACELEADER-SMC5342B Datasheet
360Kb / 2P
   SURFACE MOUNT ZENER TYPE
SMA4949A PACELEADER-SMA4949A Datasheet
241Kb / 2P
   SURFACE MOUNT ZENER TYPE
SMB5921B PACELEADER-SMB5921B Datasheet
381Kb / 2P
   SURFACE MOUNT ZENER TYPE
MMSZ5221B PACELEADER-MMSZ5221B Datasheet
197Kb / 4P
   SURFACE MOUNT ZENER TYPE
ZGFM052V4C-MH PACELEADER-ZGFM052V4C-MH Datasheet
210Kb / 4P
   SURFACE MOUNT ZENER TYPE
MMSZ2V4 PACELEADER-MMSZ2V4 Datasheet
233Kb / 4P
   SURFACE MOUNT ZENER TYPE
ZGFM103V3-M PACELEADER-ZGFM103V3-M Datasheet
267Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER TYPE
ZGF052V4C-MH PACELEADER-ZGF052V4C-MH Datasheet
210Kb / 4P
   SURFACE MOUNT ZENER TYPE
SMB5341B PACELEADER-SMB5341B Datasheet
458Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER TYPE
ZS4728A PACELEADER-ZS4728A Datasheet
262Kb / 3P
   SURFACE MOUNT ZENER TYPE
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com