データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB1105W データシート(PDF) 6 Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.

部品番号 SB1105W
部品情報  Single Color Ultra High Brightness Type
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STANLEY [STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.]
ホームページ  http://www.stanley.co.jp/e/
Logo STANLEY - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.

SB1105W データシート(HTML) 6 Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.

Back Button SB1105W Datasheet HTML 2Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1105W Datasheet HTML 3Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1105W Datasheet HTML 4Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1105W Datasheet HTML 5Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1105W Datasheet HTML 6Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1105W Datasheet HTML 7Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1105W Datasheet HTML 8Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1105W Datasheet HTML 9Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. SB1105W Datasheet HTML 10Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 16 page
background image
Page 6
1105W Series
Single Color Dome Lens Type
( unit: nm )
Tolerance: +/-1nm
VUB Type (IF=10mA)
AB
C
D
MIN.
460.0
464.0
468.0
472.0
MAX.
464.0
468.0
472.0
476.0
VUG Type (IF=10mA)
AB
C
D
MIN.
515.0
520.0
525.0
530.0
MAX.
520.0
525.0
530.0
535.0
VYBG Type (IF=20mA)
BC
D
MIN.
555.0
558.0
561.0
MAX.
558.0
561.0
564.0
VYPY Type (IF=20mA)
AB
C
MIN.
567.0
570.0
573.0
MAX.
570.0
573.0
576.0
VFY Type (IF=20mA)
CD
E
F
MIN.
583.0
586.0
589.0
592.0
MAX.
586.0
589.0
592.0
595.0
VFA Type (IF=20mA)
AB
C
D
MIN.
597.0
600.0
603.0
606.0
MAX.
600.0
603.0
606.0
609.0
VFV Type (IF=20mA)
BC
D
MIN.
613.0
616.0
619.0
MAX.
616.0
619.0
622.0
VFR Type (IF=20mA)
AB
C
MIN.
620.0
626.0
632.0
MAX.
626.0
632.0
638.0
VUB Type
470nm
VUG Type
530nm
VYBG Type
562nm
VYPY Type
572nm
VFY Type
590nm
VFA Type
605nm
VFR Type
626nm
450nm
500nm
550nm
600nm
650nm
(High Reliability type, V-Series)
(Ta=25℃)
Color Tone Groups (λd)
VFV Type
615nm
2008.9.12
※Limited width of color tone rank is from Min.3 to Min.4 rank width.
(It changes with product.)


同様の部品番号 - SB1105W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ABC Taiwan Electronics ...
SB1105100M1 ABC-SB1105100M1 Datasheet
527Kb / 7P
   SMD POWER INDUCTOR
SB1105101K1 ABC-SB1105101K1 Datasheet
527Kb / 7P
   SMD POWER INDUCTOR
SB1105120M1 ABC-SB1105120M1 Datasheet
527Kb / 7P
   SMD POWER INDUCTOR
SB1105150M1 ABC-SB1105150M1 Datasheet
527Kb / 7P
   SMD POWER INDUCTOR
SB1105151K1 ABC-SB1105151K1 Datasheet
527Kb / 7P
   SMD POWER INDUCTOR
More results

同様の説明 - SB1105W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STANLEY ELECTRIC CO.,LT...
1111C STANLEY-1111C Datasheet
392Kb / 27P
   Single Color Ultra High Brightness Type
UB1104B STANLEY-UB1104B Datasheet
269Kb / 18P
   Single Color Ultra High Brightness Type
UB1113F STANLEY-UB1113F_12 Datasheet
1Mb / 18P
   Single Color Ultra High Brightness Type
HUB1105W-TR STANLEY-HUB1105W-TR Datasheet
337Kb / 20P
   Single Color Ultra High Brightness Type
UR1113F-TR STANLEY-UR1113F-TR Datasheet
317Kb / 20P
   Single Color Ultra High Brightness Type
HUB1105W STANLEY-HUB1105W Datasheet
330Kb / 20P
   Single Color Ultra High Brightness Type
H-3000L STANLEY-H-3000L Datasheet
187Kb / 11P
   Single Color Ultra High Brightness ?5 Type
UB5304X STANLEY-UB5304X Datasheet
332Kb / 24P
   Single Color Ultra High Brightness ?5 Type
UB5305S STANLEY-UB5305S Datasheet
341Kb / 24P
   Single Color Ultra High Brightness ?5 Type
UB5306X STANLEY-UB5306X Datasheet
319Kb / 24P
   Single Color Ultra High Brightness ?5 Type
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com