データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BZX584B9V1 データシート(PDF) 4 Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd

部品番号 BZX584B9V1
部品情報  200mW SOD-523 SURFACE MOUNT
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAK_CHEONG [Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.takcheong.com/en/index.asp
Logo TAK_CHEONG - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd

BZX584B9V1 データシート(HTML) 4 Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd

  BZX584B9V1 Datasheet HTML 1Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd BZX584B9V1 Datasheet HTML 2Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd BZX584B9V1 Datasheet HTML 3Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd BZX584B9V1 Datasheet HTML 4Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd BZX584B9V1 Datasheet HTML 5Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
DB-147
April 2009, Revision A
Page 4
TAK CHEONG
®
SEMICONDUCTOR
Flat Lead SOD-523 Package Outline
Note:
Dimensions are exclusive of Burrs, Mold Flash & Tie Bar extrusions.
Fig.7 TYPICAL LEAKGE CURRENT


同様の部品番号 - BZX584B9V1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BZX584B9V1 TSC-BZX584B9V1 Datasheet
247Kb / 6P
   2% Zener Voltage Tolerance SMD Zener Diode
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BZX584B9V1 JIANGSU-BZX584B9V1 Datasheet
1Mb / 5P
   ZENER DIODE
logo
Micro Commercial Compon...
BZX584B9V1 MCC-BZX584B9V1 Datasheet
509Kb / 4P
   Silicon 150 mWatt Zener Diodes
logo
First Silicon Co., Ltd
BZX584B9V1 FS-BZX584B9V1 Datasheet
306Kb / 4P
   Zener Diode
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
BZX584B9V1 DAESAN-BZX584B9V1 Datasheet
260Kb / 3P
   ZENER DIODE
More results

同様の説明 - BZX584B9V1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Yea Shin Technology Co....
MM5Z2V4 YEASHIN-MM5Z2V4 Datasheet
1Mb / 4P
   200mW SOD-523 SURFACE MOUNT
logo
Shanghai Shunye Electro...
1SS400 SHUNYE-1SS400 Datasheet
227Kb / 4P
   200mW SOD-523 SURFACE MOUNT
logo
Rectron Semiconductor
1N4148WT RECTRON-1N4148WT Datasheet
189Kb / 6P
   200mW SOD-523 SURFACE MOUNT
logo
Nanjing International G...
RB521S-30 DGNJDZ-RB521S-30 Datasheet
159Kb / 3P
   200mW SOD-523 SURFACE MOUNT
logo
Yea Shin Technology Co....
MM5ZXXVB YEASHIN-MM5ZXXVB Datasheet
1Mb / 4P
   200mW SOD-523 SURFACE MOUNT
MM5ZXXV YEASHIN-MM5ZXXV Datasheet
1Mb / 4P
   200mW SOD-523 SURFACE MOUNT
logo
Rectron Semiconductor
1N4148WTV RECTRON-1N4148WTV Datasheet
268Kb / 6P
   200mW SOD-523 SURFACE MOUNT
logo
Nanjing International G...
RB751S-40 DGNJDZ-RB751S-40 Datasheet
107Kb / 3P
   200mW SOD-523 SURFACE MOUNT
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
MT5ZXXX SECOS-MT5ZXXX Datasheet
1Mb / 4P
   200mW , SOD-523 Surface Mount Zener Diodes
logo
Tak Cheong Electronics ...
TC1N4148WT TAK_CHEONG-TC1N4148WT_11 Datasheet
187Kb / 5P
   200mW SOD-523 SURFACE MOUNT Fast Switching Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com