データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA38B-90-DBKZ-PF データシート(PDF) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LA38B-90-DBKZ-PF
部品情報  LED ARRAY
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA38B-90-DBKZ-PF データシート(HTML) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA38B-90-DBKZ-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA38B-90-DBKZ-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA38B-90-DBKZ-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA38B-90-DBKZ-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA38B-90-DBKZ-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA38B-90-DBKZ-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Blue Diffused
*Static Electricity or power surge will damage the LED. Use of a conductive wrist band or anti-electrosatic
glove is recommended when handing these LED. All devices, equipment and machinery must be properly
grounded.
Lens
Emitted
PART NO
MATERIAL
LA38B-90/DBKZ-PF
InGaN/GaN Blue
COLOR
470
Dominant
wave
length
λDnm
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
UNIT
DBK
Ratings
mW
mA
μA
V
100
120
50
8000
Ir
30
mA
Page 2/5
-30 ~ +100
30
Min.
Typ. Max.
900
3.5
4.0
30
Typ.
1800
Luminous
intensity
@
mA(mcd)
Viewing
angle
2
θ 1/2
(deg)
Spectral
halfwidth
△λnm
Forward
voltage
@20mA(V)
20
-20 ~ +80
Parameter
Power Dissipation
Peak Forward Current
Duty 1/10@10KHz
Reverse Current @5V
Electrostatic Discharge( * )
Forward Current
Storage Temperature
Operating Temperature
Note : 1.The forward voltage data did not including
±0.1V testing tolerance.
2.The luminous intensity data did not including
±15% testing tolerance.
Absolute Maximum Ratings at Ta=25
IFP
PD
IF
Tstg
Topr
ESD
Symbol
Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25
)
PART NO. LA38B-90/DBKZ-PF


同様の部品番号 - LA38B-90-DBKZ-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA38B-91-HY-PF LIGITEK-LA38B-91-HY-PF Datasheet
199Kb / 7P
   LED ARRAY
LA38B-93-EG-PF LIGITEK-LA38B-93-EG-PF Datasheet
122Kb / 7P
   LED ARRAY
LA38B-94-YG-PF LIGITEK-LA38B-94-YG-PF Datasheet
149Kb / 7P
   LED ARRAY
LA38B-97-G-PF LIGITEK-LA38B-97-G-PF Datasheet
104Kb / 6P
   LED ARRAY
LA38B-97-H-PF LIGITEK-LA38B-97-H-PF Datasheet
99Kb / 6P
   LED ARRAY
More results

同様の説明 - LA38B-90-DBKZ-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com