データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA46B-VYDBK-S10-PF データシート(PDF) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LA46B-VYDBK-S10-PF
部品情報  LED ARRAY
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA46B-VYDBK-S10-PF データシート(HTML) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA46B-VYDBK-S10-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA46B-VYDBK-S10-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA46B-VYDBK-S10-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA46B-VYDBK-S10-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA46B-VYDBK-S10-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA46B-VYDBK-S10-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA46B-VYDBK-S10-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
-20 ~ +80
Topr
Operating Temperature
Luminous
intensity
@5mA(mcd)
Forward
voltage
@5mA(V)
MATERIAL
PART NO
Viewing
angle
2
θ 1/2
(deg)
Dominant
wave
length
λDnm
Spectral
halfwidth
△λ nm
20
30
Note : 1.The forward voltage data did not including
±0.1V testing tolerance.
2. The luminous intensity data did not including
±
15% testing tolerance.
470
InGaN/GaN Blue
AlGaInP
LA46B/VYDBK-S10-PF
White Diffused
Yellow
590
Lens
Emitted
160
90
4.0
70
3.5
----
----
1.7
2.6
90
50
70
Min. Typ. Max.
Typ.
Min.
-30 ~ +100
Static Electricity or power surge will damage the LED. Use of a conductive wrist band or anti-electrosatic
glove is recommended when handing these LED. All devices, equipment and machinery must be properly
grounded.
Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25
℃)
COLOR
*
Storage Temperature
Tstg
LA46B/VYDBK-S10-PF
PART NO.
2/6
Page
Reverse Current @5V
Electrostatic Discharge( * )
ESD
2000
Ir
10
Peak Forward Current
Duty 1/10@10KHz
Power Dissipation
PD
75
IFP
60
Forward Current
Parameter
VY
IF
30
Symbol
Absolute Maximum Ratings at Ta=25 ℃
mA
V
500
10
µA
120
mW
100
mA
Ratings
DBK
30
UNIT
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only


同様の部品番号 - LA46B-VYDBK-S10-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA46B-DBKUG-7-PF LIGITEK-LA46B-DBKUG-7-PF Datasheet
123Kb / 7P
   LED ARRAY
LA46B-EG-4-PF LIGITEK-LA46B-EG-4-PF Datasheet
122Kb / 7P
   LED ARRAY
LA46B-EG-9-PF LIGITEK-LA46B-EG-9-PF Datasheet
126Kb / 7P
   LED ARRAY
LA46B-EG-S2-PF LIGITEK-LA46B-EG-S2-PF Datasheet
148Kb / 7P
   LED ARRAY
LA46B-EG-S9-PF LIGITEK-LA46B-EG-S9-PF Datasheet
123Kb / 7P
   LED ARRAY
More results

同様の説明 - LA46B-VYDBK-S10-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com