データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA110B-YYGI-PF データシート(PDF) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LA110B-YYGI-PF
部品情報  LED ARRAY
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA110B-YYGI-PF データシート(HTML) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA110B-YYGI-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA110B-YYGI-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA110B-YYGI-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA110B-YYGI-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA110B-YYGI-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA110B-YYGI-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA110B-YYGI-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA110B-YYGI-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Page 2/7
UNIT
mA
mA
G
30
120
Absolute Maximum Ratings
μA
10
-40 ~ +85
-40 ~ +100
100
mW
138
Viewing
angle
2
θ 1/2
(deg)
8.0
4.5
Min.
1.7
Min. Max.
2.6
35
585
Forward
voltage
@20mA(V)
Peak
wave
length
λPnm
Spectral
halfwidth
△λnm
Luminous
intensity
@10mA(mcd)
Typ.
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Parameter
Peak Forward Current
Duty 1/10@10KHz
Forward Current
Operating Temperature
Reverse Current @5V
Storage Temperature
Power Dissipation
Emitted
Yellow
GaAsP/GaP
PART NO
MATERIAL
Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25
)
Symbol
Topr
Tstg
Ir
IF
PD
IFP
Absolute Maximum Ratings at Ta=25
Note : 1.The forward voltage data did not including
±0.1V testing tolerance.
2. The luminous intensity data did not including
±15% testing tolerance.
COLOR
Lens
Yellow Diffused
PART NO. LA110B/YYGI-PF
60
80
20
Y
100
120
30
I
LA110B/YYGI-PF GaP
Green
Green Diffused
565
30
1.7
2.6
8.0
15
138
Red Diffused
GaAsP/GaP Orange
45
635
5.0
3.0
2.6
1.7
138


同様の部品番号 - LA110B-YYGI-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA110B-2X.DBK.X-PF LIGITEK-LA110B-2X.DBK.X-PF Datasheet
108Kb / 6P
   LED ARRAY
LA110B-3Y.H-PF LIGITEK-LA110B-3Y.H-PF Datasheet
751Kb / 7P
   LED ARRAY
LA110B-3Y.X-PF LIGITEK-LA110B-3Y.X-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA110B-3YX-PF LIGITEK-LA110B-3YX-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA110B-4G-PF LIGITEK-LA110B-4G-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
More results

同様の説明 - LA110B-YYGI-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com