データシートサーチシステム
Selected language   Japanese  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.JP

X  

Preview PDF Download HTML

LA140B-1-H-4-PF データシート(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号. LA140B-1-H-4-PF
部品情報  LED ARRAY
ダウンロード  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo 

LA140B-1-H-4-PF Datasheet(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Note : 1.All dimension are in millimeter tolerance is
±0.25mm unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without not
ice.
Package Dimensions
PART NO. LA140B-1/H-4-PF
Page 1/5
2.54TYP
□0.5
TYP
6.4
1.5
MAX
3.1
25.0MIN
1.0
3.8
LH22043-1-PF
3.1
0.5
TYP
3.17
2.54TYP
+
-
6.35
2.5
±0.5
4.0
5.3
4.35
±0.5
7.4
±0.5


Html ページ

1  2  3  4  5  6 


Datasheet Download




リンク URL



Privacy Policy
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   ブックマーク
   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn