データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CS8406-DZZ データシート(PDF) 10 Page - Cirrus Logic

部品番号 CS8406-DZZ
部品情報  192 kHz Digital Audio Interface Transmitter
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CIRRUS [Cirrus Logic]
ホームページ  http://www.cirrus.com
Logo CIRRUS - Cirrus Logic

CS8406-DZZ データシート(HTML) 10 Page - Cirrus Logic

Back Button CS8406-DZZ Datasheet HTML 6Page - Cirrus Logic CS8406-DZZ Datasheet HTML 7Page - Cirrus Logic CS8406-DZZ Datasheet HTML 8Page - Cirrus Logic CS8406-DZZ Datasheet HTML 9Page - Cirrus Logic CS8406-DZZ Datasheet HTML 10Page - Cirrus Logic CS8406-DZZ Datasheet HTML 11Page - Cirrus Logic CS8406-DZZ Datasheet HTML 12Page - Cirrus Logic CS8406-DZZ Datasheet HTML 13Page - Cirrus Logic CS8406-DZZ Datasheet HTML 14Page - Cirrus Logic Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 42 page
background image
10
DS580F5
CS8406
CS8406
+3.3 V or +5.0 V
GND
ILRCK
ISCLK
SDIN
Hardware
Control
APMS
TCBLD
RST
SFMT0
VD
VL
TXP
0.1 F
μ
Serial
Audio
Source
Clock Source
and Control
OMCK
SFMT1
TXN
H/S
TCBL
To/from other
CS8406's
CEN
47k
Ω
U
Transmission
Interface
User Data
Source
EMPH
AUDIO
ORIG
V
Validity
Source
+3.3 V or +5.0 V
0.1 F
μ
47k
Ω
C Data
Source
COPY/C
HWCK1
HWCK0
Figure 6. Recommended Connection Diagram for Hardware Mode


同様の部品番号 - CS8406-DZZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cirrus Logic
CS8406-DZZ CIRRUS-CS8406-DZZ Datasheet
406Kb / 39P
   192 kHz Digital Audio Interface Transmitter
CS8406-DZZR CIRRUS-CS8406-DZZR Datasheet
406Kb / 39P
   192 kHz Digital Audio Interface Transmitter
More results

同様の説明 - CS8406-DZZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cirrus Logic
CS8406 CIRRUS-CS8406_12 Datasheet
406Kb / 39P
   192 kHz Digital Audio Interface Transmitter
CS8406 CIRRUS-CS8406 Datasheet
629Kb / 43P
   192 KHZ DIGITAL AUDIO INTERFACE TRANSMITTER
CS8416 CIRRUS-CS8416_07 Datasheet
991Kb / 60P
   192 kHZ DIGITAL AUDIO INTERFACE RECEIVER
CS8416 CIRRUS-CS8416 Datasheet
802Kb / 48P
   192 kHZ DIGITAL AUDIO INTERFACE RECEIVER
CS8405A CIRRUS-CS8405A_04 Datasheet
630Kb / 37P
   96 kHz Digital Audio Interface Transmitter
CS8405A CIRRUS-CS8405A Datasheet
739Kb / 36P
   96 KHZ DIGITAL AUDIO INTERFACE TRANSMITTER
logo
List of Unclassifed Man...
CS8401 ETC-CS8401 Datasheet
365Kb / 34P
   Digital Audio Interface Transmitter
YM3437C ETC-YM3437C Datasheet
969Kb / 11P
   DIGITAL AUDIO INTERFACE TRANSMITTER
logo
STMicroelectronics
STA020 STMICROELECTRONICS-STA020_10 Datasheet
214Kb / 14P
   96kHz DIGITAL AUDIO INTERFACE TRANSMITTER
April 2010
STA020D STMICROELECTRONICS-STA020D_02 Datasheet
130Kb / 11P
   96kHz DIGITAL AUDIO INTERFACE TRANSMITTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com