データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA158B-VG.SBKS.VY-R1-PF データシート(PDF) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LA158B-VG.SBKS.VY-R1-PF
部品情報  LED ARRAY
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA158B-VG.SBKS.VY-R1-PF データシート(HTML) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA158B-VG.SBKS.VY-R1-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA158B-VG.SBKS.VY-R1-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA158B-VG.SBKS.VY-R1-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA158B-VG.SBKS.VY-R1-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA158B-VG.SBKS.VY-R1-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA158B-VG.SBKS.VY-R1-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA158B-VG.SBKS.VY-R1-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA158B-VG.SBKS.VY-R1-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Note : 1.The forward voltage data did not including
±0.1V testing tolerance.
2. The luminous intensity data did not including
±15% testing tolerance.
3.5
----
2.6
Typ.
Forward
voltage
@20mA(V)
-30 ~ +100
Peak
wave
length
λPnm
Dominant
wave
length
λDnm
Spectral
halfwidth
△λnm
COLOR
LA158B/VG.SBKS.VY-R1-PF
PART NO
----
565
1.7
30
Blue Transparent
Yellow Transparent
AlGaInP
Yellow
InGaN/SiC
Blue
590
----
20
1.7
475
----
----
26
Green Transparent
Lens
Emitted
Gap
Green
MATERIAL
Min.
Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25
)
Storage Temperature
Tstg
Luminous
intensity
@20mA(mcd)
Viewing
angle
2
θ 1/2
(deg)
20
160
90
2.6
1100
700
----
20
550
300
4.2
20
Max. Min.
Typ.
PART NO. LA158B/VG.SBKS.VY-R1-PF
Page 2/7
Absolute Maximum Ratings
Peak Forward Current
Duty 1/10@10KHz
Electrostatic Discharge( * )
Power Dissipation
Reverse Current @5V
Operating Temperature
50
10
Ir
Topr
-20 ~ +80
----
ESD
500
120
100
PD
IFP
120
100
Absolute Maximum Ratings at Ta=25
Forward Current
Symbol
Parameter
30
IF
30
VG
SBKS
10
μA
2000
V
75
mW
60
mA
UNIT
30
mA
VY
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Static Electricity or power surge will damage the LED. Use of a conductive wrist band or anti-electrosatic
glove is recommended when handing these LED. All devices, equipment and machinery must be properly
grounded.
*


同様の部品番号 - LA158B-VG.SBKS.VY-R1-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA158B-VG.VY.SBKS-R1-PF LIGITEK-LA158B-VG.VY.SBKS-R1-PF Datasheet
134Kb / 8P
   LED ARRAY
LA158B-VG.VYVG.DBK-PF LIGITEK-LA158B-VG.VYVG.DBK-PF Datasheet
106Kb / 8P
   LED ARRAY
More results

同様の説明 - LA158B-VG.SBKS.VY-R1-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com