データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2N2907A データシート(PDF) 3 Page - Comset Semiconductor

部品番号 2N2907A
部品情報  SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  COMSET [Comset Semiconductor]
ホームページ  http://comset.halfin.com
Logo COMSET - Comset Semiconductor

2N2907A データシート(HTML) 3 Page - Comset Semiconductor

  2N2907A Datasheet HTML 1Page - Comset Semiconductor 2N2907A Datasheet HTML 2Page - Comset Semiconductor 2N2907A Datasheet HTML 3Page - Comset Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
PNP 2N2907 – 2N2907A
NPN 2N2222 – 2N2222A
COMSET SEMICONDUCTORS
3
/3
(1) Pulse conditions : tp < 300
µs, δ =2%
MECHANICAL DATA CASE TO-18
Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, CS assumes no responsability
for the consequences of use of such information nor for errors that could appear.
Data are subject to change without notice.
DIMENSIONS
mm
inches
A
12,7
0,5
B
0,49
0,019
D
5,3
0,208
E
4,9
0,193
F
5,8
0,228
G
2,54
0,1
H
1,2
0,047
I
1,16
0,045
L
45°
45°
Pin 1 :
Emitter
Pin 2 :
Base
Pin 3 :
Collector


同様の部品番号 - 2N2907A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
2N2907A PHILIPS-2N2907A Datasheet
52Kb / 8P
   PNP switching transistors
1997 May 30
logo
Nanjing International G...
2N2907A DGNJDZ-2N2907A Datasheet
870Kb / 5P
   T0-92 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
STMicroelectronics
2N2907A STMICROELECTRONICS-2N2907A Datasheet
741Kb / 7P
   SMALL SIGNAL PNP TRANSISTORS
logo
Central Semiconductor C...
2N2907A CENTRAL-2N2907A Datasheet
531Kb / 2P
   PNP SILICON TRANSISTOR
logo
Seme LAB
2N2907A SEME-LAB-2N2907A Datasheet
15Kb / 2P
   HIGH SPEED MEDIUM POWER PNP SWITCHING TRANSISTOR
More results

同様の説明 - 2N2907A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micro Electronics
BC413 MICRO-ELECTRONICS-BC413 Datasheet
130Kb / 2P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
logo
Comset Semiconductor
2N1613 COMSET-2N1613 Datasheet
214Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
2N2218A COMSET-2N2218A Datasheet
209Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
BSS50A COMSET-BSS50A Datasheet
171Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
logo
Continental Device Indi...
CSAL1013PNP CDIL-CSAL1013PNP Datasheet
705Kb / 4P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
BC212L CDIL-BC212L Datasheet
82Kb / 4P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
CNL635 CDIL-CNL635 Datasheet
348Kb / 5P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
BCY70 CDIL-BCY70 Datasheet
238Kb / 5P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
BC817 CDIL-BC817 Datasheet
204Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
logo
First Components Intern...
BC557 FCI-BC557 Datasheet
367Kb / 1P
   Silicon Planar Epitaxial Transistors
logo
Continental Device Indi...
CMBT5087 CDIL-CMBT5087 Datasheet
155Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com