データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BD132 データシート(PDF) 1 Page - Comset Semiconductor

部品番号 BD132
部品情報  SILICON PLANAR EPITAXIAL POWER TRANSISTORS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  COMSET [Comset Semiconductor]
ホームページ  http://comset.halfin.com
Logo COMSET - Comset Semiconductor

BD132 データシート(HTML) 1 Page - Comset Semiconductor

  BD132 Datasheet HTML 1Page - Comset Semiconductor BD132 Datasheet HTML 2Page - Comset Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
COMSET SEMICONDUCTORS
1
The BD132are PNN transistors mounted in Jedec TO-126 plastic package.
Medium power applications.
NPN complements are BD131 .
SILICON PLANAR EPITAXIAL POWER
TRANSISTORS
PNP BD132
NPN BD131
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Symbol
Ratings
Value
Unit
-VCEO
Collector-Emitter Voltage
45
V
-VCBO
Collector-Base Voltage
45
V
-VEBO
Emitter-Base Voltage
4
V
Symbol
Ratings
Value
Unit
-IC
3
IC
Collector Current
-ICM
6
A
Base current (peak value)
-IBM
0.5
IB
Reverse base current (peak value)
+IBM
0.5
A
PT
Total power Dissipation
@ Tmb = 60°C
15
Watts
TJ
Junction Temperature
150
°C
TStg
Storage Temperature
-65 to +150
°C
THERMAL CHARACTERISTICS
Symbol
Ratings
Value
Unit
RthJ-mb
Thermal Resistance, Junction to mouting base
6
K/W


同様の部品番号 - BD132

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BD132 PHILIPS-BD132 Datasheet
71Kb / 8P
   PNP power transistor
1997 Mar 04
logo
Savantic, Inc.
BD132 SAVANTIC-BD132 Datasheet
109Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
logo
Inchange Semiconductor ...
BD132 ISC-BD132 Datasheet
130Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
logo
Comset Semiconductor
BD132 COMSET-BD132 Datasheet
63Kb / 2P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL POWER TRANSISTORS
logo
Savantic, Inc.
BD132 SAVANTIC-BD132 Datasheet
111Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistors
More results

同様の説明 - BD132

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BD131 NJSEMI-BD131 Datasheet
74Kb / 2P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL POWER TRANSISTORS
logo
Comset Semiconductor
BD132 COMSET-BD132_12 Datasheet
63Kb / 2P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL POWER TRANSISTORS
BDX35 COMSET-BDX35 Datasheet
219Kb / 4P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL POWER TRANSISTORS
BD135 COMSET-BD135 Datasheet
73Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL POWER TRANSISTORS
BD131 COMSET-BD131_12 Datasheet
62Kb / 2P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL POWER TRANSISTORS
BD136 COMSET-BD136 Datasheet
74Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL POWER TRANSISTORS.
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BDX35 NJSEMI-BDX35 Datasheet
108Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL POWER TRANSISTORS
logo
Micro Electronics
BC413 MICRO-ELECTRONICS-BC413 Datasheet
130Kb / 2P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
logo
Comset Semiconductor
2N1613 COMSET-2N1613 Datasheet
214Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
2N2218A COMSET-2N2218A Datasheet
209Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com