データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA183B-1-230-E データシート(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LA183B-1-230-E
部品情報  LED ARRAY
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA183B-1-230-E データシート(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA183B-1-230-E Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA183B-1-230-E Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA183B-1-230-E Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA183B-1-230-E Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA183B-1-230-E Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA183B-1-230-E Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Note : 1.All dimension are in millimeter tolerance is ±0.25mm unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.
Package Dimensions
PART NO. LA183B-1/230-E
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Page 1/5
14.55
5.0
3.0
0.5
TYP
7.04±0.5
9.58±0.5
3.2±0.3
2
1
-
+
5.0
2.5
G
G
G
G
19.3
5.0
11.5
5.0
5.0
G
1
2
Y
LG2340-1
G
1
2
Y
+
-
G
2.4±0.5
4.5±0.5
2.54TYP.
2.46TYP.
5.0
1.0MIN
2.54TYP
□0.5
TYP
12
1.5MAX
25.0MIN
3.0
25.0MIN
3.0
1.0MIN
□0.5
TYP
2.54TYP
1.5MAX
5.0
+-
G
-
+
LYG2362/R1
YG
YG
YG
YG
GGG
G
1


同様の部品番号 - LA183B-1-230-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA183B-1-230-E-PF LIGITEK-LA183B-1-230-E-PF Datasheet
132Kb / 7P
   LED ARRAY
More results

同様の説明 - LA183B-1-230-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com