データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BDX33B データシート(PDF) 6 Page - Comset Semiconductor

部品番号 BDX33B
部品情報  COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  COMSET [Comset Semiconductor]
ホームページ  http://comset.halfin.com
Logo COMSET - Comset Semiconductor

BDX33B データシート(HTML) 6 Page - Comset Semiconductor

  BDX33B Datasheet HTML 1Page - Comset Semiconductor BDX33B Datasheet HTML 2Page - Comset Semiconductor BDX33B Datasheet HTML 3Page - Comset Semiconductor BDX33B Datasheet HTML 4Page - Comset Semiconductor BDX33B Datasheet HTML 5Page - Comset Semiconductor BDX33B Datasheet HTML 6Page - Comset Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
NPN BDX33 – BDX33A – BDX33B – BDX33C
PNP BDX34 – BDX34A – BDX34B – BDX34C
COMSET SEMICONDUCTORS
6/6
MECHANICAL DATA CASE TO-220
DIMENSIONS
mm
inches
A
9,86
0,39
B
15,73
0,62
C
13,37
0,52
D
6,67
0,26
E
4,44
0,17
F
4,21
0,16
G
2,99
0,11
H
17,21
0,68
L
1,29
0,05
M
3,6
0,14
N
1,36
0,05
P
0,46
0,02
R
2,1
0,08
S
5
0,19
T
2,52
0,098
U
0,79
0,03
Pin 1 :
base
Pin 2 :
Collector
Pin 3 :
emitter


同様の部品番号 - BDX33B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mospec Semiconductor
BDX33B MOSPEC-BDX33B Datasheet
92Kb / 2P
   POWER TRANSISTORS(10A,70W)
logo
Micro Commercial Compon...
BDX33B MCC-BDX33B Datasheet
875Kb / 4P
   NPN Silicon Power Darlingtons
logo
Motorola, Inc
BDX33B MOTOROLA-BDX33B Datasheet
135Kb / 6P
   Darlington Complementary Silicon Power Transistors
logo
Inchange Semiconductor ...
BDX33B ISC-BDX33B Datasheet
135Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
ON Semiconductor
BDX33B ONSEMI-BDX33B Datasheet
135Kb / 6P
   DARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
1995 REV 7
More results

同様の説明 - BDX33B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
MJ2501 STMICROELECTRONICS-MJ2501 Datasheet
70Kb / 4P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
MJD112 STMICROELECTRONICS-MJD112 Datasheet
84Kb / 6P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
BDX87C STMICROELECTRONICS-BDX87C Datasheet
70Kb / 4P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
SGSD100 STMICROELECTRONICS-SGSD100_03 Datasheet
894Kb / 6P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
October 2003
TIP122FP STMICROELECTRONICS-TIP122FP Datasheet
29Kb / 4P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
TIP140 STMICROELECTRONICS-TIP140 Datasheet
48Kb / 4P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
TIP100 ONSEMI-TIP100 Datasheet
218Kb / 6P
   DARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
1995 REV 7
MJ11017 ONSEMI-MJ11017 Datasheet
235Kb / 6P
   DARLINGTON POWER TRANSISTORS COMPLEMENTARY SILICON
1995
logo
STMicroelectronics
BDW83C STMICROELECTRONICS-BDW83C Datasheet
67Kb / 4P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
BDX53B STMICROELECTRONICS-BDX53B Datasheet
80Kb / 6P
   COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N6298 BOCA-2N6298 Datasheet
184Kb / 4P
   DARLINGTON COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com