データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA209B-1-G2H4Y-PF データシート(PDF) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LA209B-1-G2H4Y-PF
部品情報  LED ARRAY
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA209B-1-G2H4Y-PF データシート(HTML) 3 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA209B-1-G2H4Y-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA209B-1-G2H4Y-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA209B-1-G2H4Y-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA209B-1-G2H4Y-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA209B-1-G2H4Y-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA209B-1-G2H4Y-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA209B-1-G2H4Y-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA209B-1-G2H4Y-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Typical Electrical & Optical Characteristics (Ta=25
)
Note : 1.The forward voltage data did not including
±0.1V testing tolerance.
2. The luminous intensity data did not including
±15% testing tolerance.
Operating Temperature
Storage Temperature
Reverse Current @5V
μA
Tstg
Ir
Topr
-40 ~ +85
-40 ~ +100
10
Absolute Maximum Ratings at Ta=25
Parameter
Forward Current
Peak Forward Current
Duty 1/10@10KHz
Power Dissipation
Page
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
UNIT
mA
mA
mW
Symbol
PD
IFP
IF
120
100
30
G
Ratings
2/7
Y
20
80
60
H
15
60
40
Forward
voltage
@
mA(V)
Luminous
intensity
@10mA(mcd)
20
Spectral
halfwidth
△λnm
Viewing
angle
2
θ 1/2
(deg)
MATERIAL
Peak
wave
length
λPnm
PART NO
Yellow
LA209B-1/G2H4Y-PF
GaAsP/GaP
Yellow Diffused
585
35
Emitted
Green
GaP
Green Diffused
30
565
Lens
12
1.7
2.6
8.0
78
12
1.7
2.6
8.0
78
Typ.
Max.
Min.
Min.
COLOR
78
1.2
2.6
1.8
90
1.7
697
Red
GaP
Red Diffused
PART NO. LA209B-1/G2H4Y-PF


同様の部品番号 - LA209B-1-G2H4Y-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA209B-1-GXGXGXG-PF LIGITEK-LA209B-1-GXGXGXG-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
LA209B-1-GXY3XG-PF LIGITEK-LA209B-1-GXY3XG-PF Datasheet
123Kb / 7P
   LED ARRAY
LA209B-1-GXYXGXG-PF LIGITEK-LA209B-1-GXYXGXG-PF Datasheet
122Kb / 7P
   LED ARRAY
More results

同様の説明 - LA209B-1-G2H4Y-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com