データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CDBER42-HF データシート(PDF) 4 Page - Comchip Technology

部品番号 CDBER42-HF
部品情報  SMD Schottky Barrier Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  COMCHIP [Comchip Technology]
ホームページ  http://www.comchiptech.com
Logo COMCHIP - Comchip Technology

CDBER42-HF データシート(HTML) 4 Page - Comchip Technology

  CDBER42-HF Datasheet HTML 1Page - Comchip Technology CDBER42-HF Datasheet HTML 2Page - Comchip Technology CDBER42-HF Datasheet HTML 3Page - Comchip Technology CDBER42-HF Datasheet HTML 4Page - Comchip Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SMD Schottky Barrier Diode
Page 4
REV:A
SMD Diodes Specialist
Comchip Technology CO., LTD.
QW-G1026
Suggested PAD Layout
Marking Code
SIZE
(inch)
0.033
(mm)
0.85
0.55
0.85
0.022
0.033
ER/0503
1.40
0.055
E
0.30
0.118
Standard Package
Case Type
Qty per Reel
(Pcs)
4000
ER/0503
Reel Size
(inch)
7
A
B
C
D
A
C
B
E
D
Park Number
CDBER42-HF
Marking Code
BD
CDBER43-HF
BE
XX
xx = Product type marking code


同様の部品番号 - CDBER42-HF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Comchip Technology
CDBER42-HF COMCHIP-CDBER42-HF Datasheet
125Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
More results

同様の説明 - CDBER42-HF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Comchip Technology
CDBU0230 COMCHIP-CDBU0230 Datasheet
66Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBS0130 COMCHIP-CDBS0130 Datasheet
61Kb / 2P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBUR0140L-HF COMCHIP-CDBUR0140L-HF Datasheet
123Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBUR0230L-HF COMCHIP-CDBUR0230L-HF Datasheet
129Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
ACDBCT320-HF COMCHIP-ACDBCT320-HF Datasheet
129Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBFR0540-HF COMCHIP-CDBFR0540-HF Datasheet
123Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBFR0320-HF COMCHIP-CDBFR0320-HF Datasheet
125Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBFR00340-HF COMCHIP-CDBFR00340-HF Datasheet
126Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBS120-HF COMCHIP-CDBS120-HF Datasheet
184Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBUR40-HF COMCHIP-CDBUR40-HF Datasheet
124Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
CDBFR0130L-HF COMCHIP-CDBFR0130L-HF Datasheet
130Kb / 4P
   SMD Schottky Barrier Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com