データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA12540 データシート(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LA12540
部品情報  ROUND TYPE LED LAMPS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA12540 データシート(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LA12540 Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA12540 Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA12540 Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA12540 Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA12540 Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
Directivity Radiation
Package Dimensions
Note : 1.All dimension are in millimeter tolerance is
±0.25mm unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
PART NO. LA12540
Page 1/4
4.0
3.0
1.15
25.0MIN
1.0MIN
0.5
TYP
2.54TYP
1.5MAX
5.9
0
°
60
°
100%
50%
25%
0
25%
75%
30
°
-60
°
50%
75%
100%
-30
°


同様の部品番号 - LA12540

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LA12540-PF-TBF-X LIGITEK-LA12540-PF-TBF-X Datasheet
136Kb / 8P
   TAPE AND BOX TYPE LED LAMPS
More results

同様の説明 - LA12540

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
L8I2041-PF LIGITEK-L8I2041-PF Datasheet
116Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
L8SEF3330-PF LIGITEK-L8SEF3330-PF Datasheet
131Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
L8G2040-PF LIGITEK-L8G2040-PF Datasheet
111Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LUY2040 LIGITEK-LUY2040 Datasheet
103Kb / 5P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK12740 LIGITEK-LDBK12740 Datasheet
70Kb / 5P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK13733-OD LIGITEK-LDBK13733-OD Datasheet
112Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK13740 LIGITEK-LDBK13740 Datasheet
111Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK13742-OD LIGITEK-LDBK13742-OD Datasheet
115Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK32243 LIGITEK-LDBK32243 Datasheet
111Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK42443Z-S10 LIGITEK-LDBK42443Z-S10 Datasheet
114Kb / 6P
   ROUND TYPE LED LAMPS
LDBK63233-P1 LIGITEK-LDBK63233-P1 Datasheet
99Kb / 5P
   ROUND TYPE LED LAMPS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com