データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LFD4E5-62-XX データシート(PDF) 6 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LFD4E5-62-XX
部品情報  FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LFD4E5-62-XX データシート(HTML) 6 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LFD4E5-62-XX Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD4E5-62-XX Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD4E5-62-XX Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD4E5-62-XX Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD4E5-62-XX Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD4E5-62-XX Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD4E5-62-XX Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD4E5-62-XX Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
Luminous Intensity Matching Ratio
IV-M
Test Condition For Each Parameter
PART NO.
Forward Voltage Per Chip
Luminous Intensity Per Chip
Spectral Line Half-Width
Peak Wavelength
Reverse Current Any Chip
Parameter
Page 5/7
Vf
volt
Ir
△λ
Iv
λP
nm
μA
nm
mcd
Symbol
Unit
If=20mA
If=20mA
Vr=5V
If=10mA
If=20mA
Test Condition
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
LFD4E5/62-XX


同様の部品番号 - LFD4E5-62-XX

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LFD4E5-62-XX-PF LIGITEK-LFD4E5-62-XX-PF Datasheet
111Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
LFD4E5-62-XX-SRP128 LIGITEK-LFD4E5-62-XX-SRP128 Datasheet
121Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
More results

同様の説明 - LFD4E5-62-XX

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LFD4E5-62V-XX-PF LIGITEK-LFD4E5-62V-XX-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
LFD4D5-65-XX-RP3-PF LIGITEK-LFD4D5-65-XX-RP3-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
LFD4C5-62-XX-RP9-PF LIGITEK-LFD4C5-62-XX-RP9-PF Datasheet
147Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
LFD4C5-62-XX-PF LIGITEK-LFD4C5-62-XX-PF Datasheet
146Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
LFD4C5-64SF-XX LIGITEK-LFD4C5-64SF-XX Datasheet
147Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
LFD4D5-62-XX-RP3-PF LIGITEK-LFD4D5-62-XX-RP3-PF Datasheet
148Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
LFD4D5-65-XX-RP32-PF LIGITEK-LFD4D5-65-XX-RP32-PF Datasheet
143Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
LFD4E5-62-XX-SRP128 LIGITEK-LFD4E5-62-XX-SRP128 Datasheet
121Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
LFD4E5-65-XX-PF LIGITEK-LFD4E5-65-XX-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
LFD455-65-XX-PF LIGITEK-LFD455-65-XX-PF Datasheet
149Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.4 Inch)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com