データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LFD4K5-61-XX-S5-PF データシート(PDF) 5 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LFD4K5-61-XX-S5-PF
部品情報  FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LFD4K5-61-XX-S5-PF データシート(HTML) 5 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LFD4K5-61-XX-S5-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD4K5-61-XX-S5-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD4K5-61-XX-S5-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD4K5-61-XX-S5-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD4K5-61-XX-S5-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD4K5-61-XX-S5-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD4K5-61-XX-S5-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD4K5-61-XX-S5-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD4K5-61-XX-S5-PF Datasheet HTML 9Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
Common
Anode
4/8
Page
15
H
60
40
mW
mA
mA
UNIT
Symbol
IF
IFP
PD
Parameter
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Ratings
Absolute Maximum Ratings at Ta=25
Forward Current Per Chip
Power Dissipation Per Chip
Peak Forward Current Per
Chip (Duty 1/10,0.1ms
Pulse Width)
2:1
IV-M
Iv(mcd)
Vf(v)
Electrical
Typ.
Min.
0.8
0.35
Typ.
Min.
2.1
1.7
2.6
Max.
Topr
Tstg
90
697
common
cathode
or anode
λP
(nm)
△λ
(nm)
CHIP
Emitted
Red
GaP
Material
-25 ~ +85
-25 ~ +85
Common
Cathode
Note : 1.The forward voltage data did not including
±0.1V testing tolerance.
2. The luminous intensity data did not including
±15% testing tolerance.
Part Selection And Application Information(Ratings at 25)
Solder Temperature 1/16 Inch Below Seating Plane For 3 Seconds At 260
PART NO
LFD4K61-XX/S5-PF
LFD4K51-XX/S5-PF
Storage Temperature
Operating Temperature
μA
10
Ir
Reverse Current Per Any Chip
LFD4K5/61-XX/S5-PF
PART NO.


同様の部品番号 - LFD4K5-61-XX-S5-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LFD4K5-61-XX-S6-PF LIGITEK-LFD4K5-61-XX-S6-PF Datasheet
152Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
More results

同様の説明 - LFD4K5-61-XX-S5-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LFD4K5-64S-XX-F4-PF LIGITEK-LFD4K5-64S-XX-F4-PF Datasheet
153Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD415-64-XX-T LIGITEK-LFD415-64-XX-T Datasheet
105Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD435-62-XX-S1-PF LIGITEK-LFD435-62-XX-S1-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD435-63HS-XX-S4-PF LIGITEK-LFD435-63HS-XX-S4-PF Datasheet
150Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD435-69-XX-D1-PF LIGITEK-LFD435-69-XX-D1-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD4K5-6A-XX-F2-PF LIGITEK-LFD4K5-6A-XX-F2-PF Datasheet
148Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD4K5-6SBKS-XX-F2 LIGITEK-LFD4K5-6SBKS-XX-F2 Datasheet
108Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD4K5-61-XX-F1-PF LIGITEK-LFD4K5-61-XX-F1-PF Datasheet
154Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD4K5-61-XX-F6-PF LIGITEK-LFD4K5-61-XX-F6-PF Datasheet
154Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD4K5-62V-XX-S7-PF LIGITEK-LFD4K5-62V-XX-S7-PF Datasheet
152Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD4K5-62-XX-F6-PF LIGITEK-LFD4K5-62-XX-F6-PF Datasheet
154Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com