データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LFD265-6C-XX-PF データシート(PDF) 8 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LFD265-6C-XX-PF
部品情報  FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LFD265-6C-XX-PF データシート(HTML) 8 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LFD265-6C-XX-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD265-6C-XX-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD265-6C-XX-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD265-6C-XX-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD265-6C-XX-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD265-6C-XX-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD265-6C-XX-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD265-6C-XX-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD265-6C-XX-PF Datasheet HTML 9Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Note: 1.Wave solder should not be made more than one time.
2.You can just only select one of the soldering conditions as above.
Dip Soldering
Preheat: 120
°C Max
Preheat time: 60seconds Max
Ramp-up
2
°C/sec(max)
Ramp-Down:-5
°C/sec(max)
Solder Bath:260
°C Max
Dipping Time:3 seconds Max
Distance:Solder Temperature 1/16 Inch Below Seating
Plane For 3 Seconds At 260
°C
2.Wave Soldering Profile
Soldering Condition(Pb-Free)
1.Iron:
Soldering Iron:30W Max
Temperature 350
° C Max
Soldering Time:3 Seconds Max(One time only)
Distance:Solder Temperature 1/16 Inch Below Seating
Plane For 3 Seconds At 260
° C
60 Seconds Max
25°
0
120°
Temp(
°C)
260°
50
Preheat
2
°/sec
max
100
5
°/sec
max
260
°C3sec Max
150
Time(sec)
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Page7/8
PART NO. LFD265/6C-XX-PF


同様の部品番号 - LFD265-6C-XX-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LFD265-62-XX LIGITEK-LFD265-62-XX Datasheet
100Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD265-62-XX-PF LIGITEK-LFD265-62-XX-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD265-62-XX-RP11-PF LIGITEK-LFD265-62-XX-RP11-PF Datasheet
145Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD265-62V-XX-S1-PF LIGITEK-LFD265-62V-XX-S1-PF Datasheet
150Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD265-63-XX-PF LIGITEK-LFD265-63-XX-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
More results

同様の説明 - LFD265-6C-XX-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LFD265-62-XX-RP11-PF LIGITEK-LFD265-62-XX-RP11-PF Datasheet
145Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD265-63-XX-PF LIGITEK-LFD265-63-XX-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD4H5-62-XX-S LIGITEK-LFD4H5-62-XX-S Datasheet
100Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD211-22V-XX-PF LIGITEK-LFD211-22V-XX-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD211-22-XX-PF LIGITEK-LFD211-22-XX-PF Datasheet
160Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD211-22-XX-SRP13-1 LIGITEK-LFD211-22-XX-SRP13-1 Datasheet
106Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD211-24S-XX-PF LIGITEK-LFD211-24S-XX-PF Datasheet
156Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD265-64-XX-PF LIGITEK-LFD265-64-XX-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD211-21-XX LIGITEK-LFD211-21-XX Datasheet
100Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD265-6A-XX-RP85-PF LIGITEK-LFD265-6A-XX-RP85-PF Datasheet
149Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD265-6A-XX-S1-PF LIGITEK-LFD265-6A-XX-S1-PF Datasheet
150Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com