データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LFD355-61-XX-PF データシート(PDF) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LFD355-61-XX-PF
部品情報  FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.33 Inch)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LFD355-61-XX-PF データシート(HTML) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LFD355-61-XX-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD355-61-XX-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD355-61-XX-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD355-61-XX-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD355-61-XX-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD355-61-XX-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD355-61-XX-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD355-61-XX-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD355-61-XX-PF Datasheet HTML 9Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
33
12
14
13
11
10
9
8
7
6
4
5
12
Anode A
Anode B
14
13
Cathode A
Cathode B
Anode G
Anode DP5
11
10
9
8
Common Cathode DP3,4
Anode DP5
7
6
4
5
Cathode G
Cathode DP5
Common Anode DP3,4
Cathode DP5
Electrical Connection
PIN NO.1
1
2
PIN NO.1
LFD3551-XX-PF
Common Cathode Dig.1
1
2
LFD3561-XX-PF
Common Anode Dig.1
Page 3/8
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
PART NO. LFD355/61-XX-PF
15
16
17
Anode F
Anode DP3,4
Anode DP2
19
20
Cathode DP2
Anode DP1
Anode E
Cathode E
18
15
16
17
19
20
18
Cathode DP1
Cathode DP3,4
Cathode F
Anode DP2
Cathode DP2
Anode D
Cathode D
Anode C
Cathode C
Common Cathode Dig.3
Common Anode Dig.3
Cathode DP6
Anode DP6
Anode DP6
Cathode DP6
Common Cathode Dig.4
Common Anode Dig.4
Common Cathode Dig.2
Common Anode Dig.2


同様の部品番号 - LFD355-61-XX-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LFD355-62-XX-PF LIGITEK-LFD355-62-XX-PF Datasheet
151Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.33 Inch)
More results

同様の説明 - LFD355-61-XX-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LFD3J5-61-XX-PF LIGITEK-LFD3J5-61-XX-PF Datasheet
150Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.33 Inch)
LFD355-62-XX-PF LIGITEK-LFD355-62-XX-PF Datasheet
151Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.33 Inch)
logo
BRIGHT LED ELECTRONICS ...
BQ-N30DRD BRIGHT-BQ-N30DRD Datasheet
144Kb / 3P
   0.33(8.40MM) FOUR DIGIT LED DISPLAY
logo
Lucky Light Electronic
KW4-332 LUCKY-LIGHT-KW4-332 Datasheet
48Kb / 1P
   LED Numeric Display Four Digit (0.33)
logo
BRIGHT LED ELECTRONICS ...
BQ-N306RD BRIGHT-BQ-N306RD Datasheet
147Kb / 3P
   0.33(8.40MM) FOUR DIGIT LED DISPLAY
logo
Lucky Light Electronic
KW4-331 LUCKY-LIGHT-KW4-331 Datasheet
49Kb / 1P
   LED Numeric Display Four Digit (0.33)
logo
LIGITEK electronics co....
LFD4K5-64S-XX-F4-PF LIGITEK-LFD4K5-64S-XX-F4-PF Datasheet
153Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD211-22V-XX-PF LIGITEK-LFD211-22V-XX-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD211-22-XX-PF LIGITEK-LFD211-22-XX-PF Datasheet
160Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
LFD211-22-XX-SRP13-1 LIGITEK-LFD211-22-XX-SRP13-1 Datasheet
106Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.28 Inch)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com