データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LFD415-64-XX-SRP10-2-PF データシート(PDF) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

部品番号 LFD415-64-XX-SRP10-2-PF
部品情報  FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
ホームページ  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LFD415-64-XX-SRP10-2-PF データシート(HTML) 2 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LFD415-64-XX-SRP10-2-PF Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD415-64-XX-SRP10-2-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD415-64-XX-SRP10-2-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD415-64-XX-SRP10-2-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD415-64-XX-SRP10-2-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD415-64-XX-SRP10-2-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD415-64-XX-SRP10-2-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD415-64-XX-SRP10-2-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd. LFD415-64-XX-SRP10-2-PF Datasheet HTML 9Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Note : 1.All dimension are in millimeters and (lnch) tolerance is
±0.25mm unless otherwise noted.
2.Specifications are subject to change without notice.
LFD415/64-XX/SRP10-2-PF
Package Dimensions
PART NO.
Page 1/8
4.4±0.5
10.0±0.5
Ø0.45
TYP
2.54X7=
17.78(0.7")
PIN NO.1
12.8
(0.504")
10.0
(0.39")
LFD415/6X-XX/SRP10-2-PF
LIGITEK
DP
1.2(0.047)
DP1
40.18(1.582")
DIG.1
DP2
DIG.2
DP3
DIG.3
DIG.4
7.0
(0.276")
10.16
(0.4")


同様の部品番号 - LFD415-64-XX-SRP10-2-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LFD415-64-XX-KP126 LIGITEK-LFD415-64-XX-KP126 Datasheet
105Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
LFD415-64-XX-PF LIGITEK-LFD415-64-XX-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LFD415-64-XX-RP10-PF LIGITEK-LFD415-64-XX-RP10-PF Datasheet
145Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LFD415-64-XX-RP75-PF LIGITEK-LFD415-64-XX-RP75-PF Datasheet
145Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LFD415-64-XX-T LIGITEK-LFD415-64-XX-T Datasheet
105Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY (0.39 Inch)
More results

同様の説明 - LFD415-64-XX-SRP10-2-PF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
LIGITEK electronics co....
LFD4H5-62M-XX-SRP9 LIGITEK-LFD4H5-62M-XX-SRP9 Datasheet
130Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LFD415-62-XX-PF LIGITEK-LFD415-62-XX-PF Datasheet
187Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LFD415-62-XX-RP63-PF LIGITEK-LFD415-62-XX-RP63-PF Datasheet
146Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LFD415-62-XX-SRP95 LIGITEK-LFD415-62-XX-SRP95 Datasheet
138Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LFD4H5-6SBKS-XX-PF LIGITEK-LFD4H5-6SBKS-XX-PF Datasheet
142Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LFD415-62-XX-RP75-PF LIGITEK-LFD415-62-XX-RP75-PF Datasheet
146Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LFD415-62-XX-RP126-PF LIGITEK-LFD415-62-XX-RP126-PF Datasheet
146Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LFD415-62-XX-SRP65 LIGITEK-LFD415-62-XX-SRP65 Datasheet
138Kb / 8P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LFD415-64-XX-PF LIGITEK-LFD415-64-XX-PF Datasheet
144Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LFD415-64-XX-RP75-PF LIGITEK-LFD415-64-XX-RP75-PF Datasheet
145Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
LFD415-65-XX-RP6-PF LIGITEK-LFD415-65-XX-RP6-PF Datasheet
146Kb / 9P
   FOUR DIGIT LED DISPLAY(0.39Inch)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com